công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SK23 bảng dữ liệu (PDF) - Semikron International

SK23 Datasheet PDF - Semikron International
tên linh kiện SK23
tải về  SK23 tải về

kích thước tập tin   146.32 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SEMIKRON [Semikron International]
Trang chủ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky barrier rectifiers diodes

SK23 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SK23 Datasheet PDF - Semikron International

tên linh kiện SK23
tải về  SK23 Click to download

kích thước tập tin   146.32 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SEMIKRON [Semikron International]
Trang chủ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky barrier rectifiers diodes

SK23 bảng dữ liệu (HTML) - Semikron International


SK23 Thông tin chi tiết sản phẩm

Forward Current: 2 A
Reverse Voltage: 20 to 100 V

Features
● Max. solder temperature: 260°C
● Plastic material has UL classification 94V-0




Số phần tương tự - SK23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SK23 PANJIT-SK23 Datasheet
58Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 2.0 Amperes)
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SK23 YFWDIODE-SK23 Datasheet
97Kb / 2P
   Schottky rectifier
logo
Nanjing International G...
SK23 DGNJDZ-SK23 Datasheet
133Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SK23 PANJIT-SK23 Datasheet
76Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SK23 YIXIN-SK23 Datasheet
163Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - SK23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results




Giới thiệu về Semikron International


Semikron International GmbH là nhà sản xuất các thành phần điện tử năng lượng của Đức, bao gồm điốt, thyristors và các mô -đun điện.

Công ty được thành lập vào năm 1951 và từ đó trở thành nhà cung cấp các giải pháp điện tử điện hàng đầu cho các ứng dụng trong các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, tự động hóa công nghiệp và xe điện, trong số những người khác.

Semikron có sự hiện diện toàn cầu với các công ty con và văn phòng bán hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Công ty được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp sáng tạo, và nó có danh tiếng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com