công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD717A bảng dữ liệu (PDF) - Pan Jit International Inc.

MMBD717A Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
tên linh kiện MMBD717A
tải về  MMBD717A tải về

kích thước tập tin   44.66 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES

MMBD717A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MMBD717A Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMBD717A
tải về  MMBD717A Click to download

kích thước tập tin   44.66 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES

MMBD717A bảng dữ liệu (HTML) - Pan Jit International Inc.

MMBD717A Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMBD717A Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMBD717A Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.

MMBD717A Thông tin chi tiết sản phẩm

VOLTAGE 20 Volts CURRENT 200 mA

FEATURES
• Very Low VF: 0.32V (Typ) at IF = 1mA
• Low Capacitance: 2.5 pF (Max) at VR=0V
• Extremely Fast Switching Speed
• Lead free in comply with EU RoHS 2002/95/EC directives.
• Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free)




Số phần tương tự - MMBD717A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
MMBD717A WTE-MMBD717A Datasheet
44Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Pan Jit International I...
MMBD717A PANJIT-MMBD717A Datasheet
147Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
MMBD717A PANJIT-MMBD717A Datasheet
186Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
logo
Won-Top Electronics
MMBD717A-T1 WTE-MMBD717A-T1 Datasheet
44Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
MMBD717AW WTE-MMBD717AW Datasheet
45Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results


Mô tả tương tự - MMBD717A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BAS40WS PANJIT-BAS40WS Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
BAS70WS PANJIT-BAS70WS Datasheet
61Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
MMBD717WS PANJIT-MMBD717WS Datasheet
156Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
MMBD770W PANJIT-MMBD770W Datasheet
166Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
logo
Weitron Technology
M5817 WEITRON-M5817 Datasheet
78Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Diodes
MM18L WEITRON-MM18L Datasheet
210Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Diodes
logo
Pan Jit International I...
RB521S30 PANJIT-RB521S30_09 Datasheet
112Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
BAS70W PANJIT-BAS70W_09 Datasheet
104Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
BAS70TS PANJIT-BAS70TS Datasheet
107Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
BAS70WS PANJIT-BAS70WS_09 Datasheet
123Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
BAT54AW-AU PANJIT-BAT54AW-AU Datasheet
246Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com