công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M63836FP bảng dữ liệu (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

M63836FP Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
tên linh kiện M63836FP
tải về  M63836FP tải về

kích thước tập tin   74.11 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE

M63836FP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
M63836FP Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

tên linh kiện M63836FP
tải về  M63836FP Click to download

kích thước tập tin   74.11 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE

M63836FP bảng dữ liệu (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

M63836FP Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63836FP Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63836FP Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M63836FP Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

M63836FP Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The M63836FP/KP 8-channel sinkdriver, consists of 8 PNP and 16 NPN transistors connected to from eight high current gain driver pairs.

FEATURES
● High breakdown voltage (BVCEO ≥ 50V)
● High-current driving (IC(max) = 500mA)
● 3V micro computer compatible input
● “L” active level input
● With input diode
● With clamping diodes
● Wide operating temperature range (Ta = –40 to +85°C)

APPLICATION
   Output for 3 voltage microcomputer series and interface with
   high voltage system. Relay and small printer driver, LED, or
   incandescent display digit driver.




Số phần tương tự - M63836FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M63836FP MITSUBISHI-M63836FP_06 Datasheet
75Kb / 4P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
More results


Mô tả tương tự - M63836FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
M54585KP POWEREX-M54585KP Datasheet
82Kb / 4P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M54585WP MITSUBISHI-M54585WP Datasheet
230Kb / 5P
   8-Unit 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54585KP MITSUBISHI-M54585KP Datasheet
74Kb / 4P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63820FP MITSUBISHI-M63820FP Datasheet
44Kb / 2P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54587P MITSUBISHI-M54587P Datasheet
44Kb / 5P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54585P MITSUBISHI-M54585P Datasheet
73Kb / 4P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63836FP MITSUBISHI-M63836FP_06 Datasheet
75Kb / 4P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR-ARRAY WITH CLAMP DIODE
M63840FP MITSUBISHI-M63840FP Datasheet
281Kb / 6P
   8-UNIT 500mA DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE SOURCE TYPE
M54562P MITSUBISHI-M54562P_12 Datasheet
89Kb / 4P
   8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
M54562P MITSUBISHI-M54562P Datasheet
81Kb / 4P
   8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY WITH CLAMP DIODE
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com