công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MH8V6445BWZJ-5 bảng dữ liệu (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MH8V6445BWZJ-5 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
tên linh kiện MH8V6445BWZJ-5
tải về  MH8V6445BWZJ-5 tải về

kích thước tập tin   121.42 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện HYPER PAGE MODE 536870912 - BIT ( 8388608 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM

MH8V6445BWZJ-5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MH8V6445BWZJ-5 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

tên linh kiện MH8V6445BWZJ-5
tải về  MH8V6445BWZJ-5 Click to download

kích thước tập tin   121.42 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Trang chủ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện HYPER PAGE MODE 536870912 - BIT ( 8388608 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM

MH8V6445BWZJ-5 bảng dữ liệu (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

Back Button MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 7Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 8Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 9Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MH8V6445BWZJ-5 Datasheet HTML 10Page - Mitsubishi Electric Semiconductor Next Button 

MH8V6445BWZJ-5 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The MH8V6445BWZJ is 8388608-word x 64-bit dynamic ram module. This consist of eight industry standard 8M x 8 dynamic RAMs in SOJ and one industry standard EEPROM is TSSOP.
The mounting of SOJs and TSSOP on a card edge dual in-line package provides any application where high densities and large of quantities memory are required.
This is a socket-type memory module ,suitable for easy interchange or addition of module.

FEATURES
• Utilizes industry standard 8M x 8 RAMs in SOJ and industry standard EEPROM in TSSOP
• 168-pin (84-pin dual dual in-line package)
• Single +3.3V(±0.3V) supply operation
• Low stand-by power dissipation
    8.7mW(Max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LVCMOS input level
• Low operation power dissipation
    MH8V6445BWZJ -5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75W(Max)
    MH8V6445BWZJ -6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.46W(Max)
• All input are directly LVTTL compatible
• All output are three-state and directly LVTTL compatible
• Includes(0.22uF x 8) decoupling capacitors
• 4096 refresh cycle every 64ms
• Hyper-page mode,Read-modify-write, /CAS before /RAS refresh,Hidden refresh capabilities
• JEDEC standard pin configuration and SPD
• Gold plating contact pads

APPLICATION
   Main memory unit for computers , Microcomputer memory




Số phần tương tự - MH8V6445BWZJ-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MH8V644AWZJ-5 MITSUBISHI-MH8V644AWZJ-5 Datasheet
174Kb / 20P
   FAST PAGE MODE 536870912 - BIT ( 8388608 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH8V644AWZJ-6 MITSUBISHI-MH8V644AWZJ-6 Datasheet
174Kb / 20P
   FAST PAGE MODE 536870912 - BIT ( 8388608 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM
More results


Mô tả tương tự - MH8V6445BWZJ-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MH8V644AWZJ-5 MITSUBISHI-MH8V644AWZJ-5 Datasheet
174Kb / 20P
   FAST PAGE MODE 536870912 - BIT ( 8388608 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH8V64AWZJ-5 MITSUBISHI-MH8V64AWZJ-5 Datasheet
174Kb / 20P
   FAST PAGE MODE 536870912 - BIT ( 8388608 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH8V725BAZTJ-5 MITSUBISHI-MH8V725BAZTJ-5 Datasheet
147Kb / 23P
   HYPER PAGE MODE 603979776 - BIT ( 8388608 - WORD BY 72 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH8V7245BAZTJ-5 MITSUBISHI-MH8V7245BAZTJ-5 Datasheet
147Kb / 23P
   HYPER PAGE MODE 603979776 - BIT ( 8388608 - WORD BY 72 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH8V7245BWZTJ-5 MITSUBISHI-MH8V7245BWZTJ-5 Datasheet
149Kb / 24P
   HYPER PAGE MODE 603979776 - BIT ( 8388608 - WORD BY 72 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH8S64BALD-7 MITSUBISHI-MH8S64BALD-7 Datasheet
587Kb / 55P
   536870912-BIT (8388608 - WORD BY 64-BIT)SynchronousDRAM
MH8S64FFC-10 MITSUBISHI-MH8S64FFC-10 Datasheet
576Kb / 55P
   536870912-BIT (8388608 - WORD BY 64-BIT)SynchronousDRAM
MH16V645BWJ-5 MITSUBISHI-MH16V645BWJ-5 Datasheet
127Kb / 22P
   HYPER PAGE MODE 1073741824 - BIT ( 16777216 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM
MH4V6445BXJJ-5 MITSUBISHI-MH4V6445BXJJ-5 Datasheet
152Kb / 26P
   HYPER PAGE MODE 268435456-BIT (4194304-WORD BY 64-BIT)DYNAMIC RAM
MH16V6445BWJ-5 MITSUBISHI-MH16V6445BWJ-5 Datasheet
127Kb / 22P
   HYPER PAGE MODE 1073741824 - BIT ( 16777216 - WORD BY 64 - BIT ) DYNAMIC RAM
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com