công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T491E154K035AH bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

T491E154K035AH Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện T491E154K035AH
tải về  T491E154K035AH tải về

kích thước tập tin   10196.51 Kbytes
Page   100 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface Mount Capacitors

T491E154K035AH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T491E154K035AH Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện T491E154K035AH
tải về  T491E154K035AH Click to download

kích thước tập tin   10196.51 Kbytes
Page   100 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Surface Mount Capacitors

T491E154K035AH bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation

Back Button T491E154K035AH Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation T491E154K035AH Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation Next Button 

T491E154K035AH Thông tin chi tiết sản phẩm

PRODUCT DESCRIPTION
KEMET’s family of solid tantalum chip capacitors is designed and manufactured with the demanding requirements of surface mount technology in mind.
These devices extend the advantages of solid tantalum technology to today’s surface mount circuit applications. Complementing multilayer ceramic chip convenience with capacitance ratings through 1500 µF, tantalum chip capacitors permit circuitdesigners to take full advantage of the benefits of surface mount technology.

SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T491 SERIES - Precision Molded Chip

FEATURES
• Meets or Exceeds EIA Standard 535BAAC
• Taped and Reeled per EIA 481-1
• Symmetrical, Compliant Terminations
• Optional Gold-plated Terminations
• Laser-marked Case
• 100% Surge current test on C, D, E, U, V, X sizes
• Halogen Free Epoxy
• Capacitance: 0.1 μF to 1000 μF
• Tolerance: ±10%, ±20%
• Voltage: 2.5-50 VDC
• Extended Range Values
• Low Profile Case Sizes
• RoHS Compliance & Lead Free Terminations
   (See www.kemet.com for transition information)
• Operating Temperature: -55˚C to +125˚C




Số phần tương tự - T491E154K035AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
T491E157K003AH KEMET-T491E157K003AH Datasheet
1Mb / 23P
   T491 Industrial Grade MnO2 Series
T491E157K003AT KEMET-T491E157K003AT Datasheet
1Mb / 24P
   Standard MnO2 Tantalum Surface Mount Capacitors T491 Industrial Grade MnO2 Series
T491E157K003AT KEMET-T491E157K003AT Datasheet
1Mb / 23P
   T491 Industrial Grade MnO2 Series
T491E157K003AT7280 KEMET-T491E157K003AT7280 Datasheet
1Mb / 24P
   T491 Industrial Grade MnO2 Series
T491E157K004AH KEMET-T491E157K004AH Datasheet
1Mb / 23P
   T491 Industrial Grade MnO2 Series
More results


Mô tả tương tự - T491E154K035AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
TAJB226M010R AVX-TAJB226M010R Datasheet
902Kb / 51P
   Surface Mount Tantalum Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
FCN1913C124J-E1 CDE-FCN1913C124J-E1 Datasheet
559Kb / 8P
   Surface Mount Film Capacitors
logo
SAMWHA ELECTRIC
SCCC1A150C1B SAMWHA-SCCC1A150C1B Datasheet
320Kb / 3P
   Surface Mount Disc Capacitors
logo
Kemet Corporation
T493D227K006CH612A KEMET-T493D227K006CH612A Datasheet
3Mb / 61P
   Tantalum Surface Mount Capacitors
logo
AVX Corporation
TAJB335M016R AVX-TAJB335M016R Datasheet
31Kb / 1P
   Surface Mount Tantalum Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
FCP0603C101J-K1 CDE-FCP0603C101J-K1 Datasheet
387Kb / 6P
   Surface Mount Film Capacitors
logo
AVX Corporation
TAJA105K025RNJ AVX-TAJA105K025RNJ Datasheet
895Kb / 51P
   Surface Mount Tantalum Capacitors
logo
Kemet Corporation
T491B106K016ZT KEMET-T491B106K016ZT Datasheet
2Mb / 24P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum Tantalum Surface Mount Capacitors ??Standard Tantalum
logo
YAGEO Corporation
1489800 YAGEO-1489800 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
logo
NIC-Components Corp.
NAWS NIC-NAWS Datasheet
97Kb / 3P
   Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com