công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33797EK bảng dữ liệu (PDF) - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33797EK Datasheet PDF - Freescale Semiconductor, Inc
tên linh kiện MCZ33797EK
tải về  MCZ33797EK tải về

kích thước tập tin   905.43 Kbytes
Page   34 Pages
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Four Channel Squib Driver IC

MCZ33797EK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MCZ33797EK Datasheet PDF - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33797EK
tải về  MCZ33797EK Click to download

kích thước tập tin   905.43 Kbytes
Page   34 Pages
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Four Channel Squib Driver IC

MCZ33797EK bảng dữ liệu (HTML) - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCZ33797EK Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33797EK Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button 

MCZ33797EK Thông tin chi tiết sản phẩm

Four Channel Squib Driver IC

The Four Channel Squib Driver IC is a complete squib diagnostic and deployment interface for use in automotive air bag modules. Extensive diagnostics and system control features are incorporated to provide fail-safe operation. The device contains a serial peripheral interface (SPI) compatible 8-bit interface to allow microprocessor control.

Features
• Four-Channel High-Side and Low-Side 2.0 A FET Switches
• Externally Adjustable FET Current Limiting
• Adjustable Current Limit Range: 0.8 A to 2.0 A
• Individual Channel Current Limit Detection with Timing Duration Measurement, Communicated via SPI
• 8-Bit SPI for Diagnostics and FET Switch Activation
• Diagnostics for High-Side Safing Sensor Status
• Resistance and Voltage Diagnostics for Squibs
• Squib Driver IC Capability to Be Used for Cross-Coupled Driver Firing Application (Allows High- and Low-Side FET Switches to Be Located on Separate Squib Driver ICs)
• Pb-Free Packaging designated by Suffix Code EK




Số phần tương tự - MCZ33797EK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33790EG FREESCALE-MCZ33790EG Datasheet
244Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
MCZ33790EG FREESCALE-MCZ33790EG Datasheet
429Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
MCZ33790EGR2 FREESCALE-MCZ33790EGR2 Datasheet
244Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
MCZ33790EGR2 FREESCALE-MCZ33790EGR2 Datasheet
429Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
MCZ33793AEF FREESCALE-MCZ33793AEF Datasheet
747Kb / 27P
   Distributed System Interface (DSI) Sensor Interface
More results


Mô tả tương tự - MCZ33797EK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33797 FREESCALE-MC33797 Datasheet
639Kb / 32P
   Four Channel Squib Driver IC
33797 FREESCALE-33797_11 Datasheet
1Mb / 35P
   Four Channel Squib Driver IC
logo
Infineon Technologies A...
TLE92464ED INFINEON-TLE92464ED Datasheet
4Mb / 117P
   Four channel low-side solenoid driver IC
Rev. 1.1 2020-11-20
logo
Toshiba Semiconductor
TPD2004F TOSHIBA-TPD2004F_07 Datasheet
288Kb / 10P
   2-channel Squib Driver for Air Bags
logo
Texas Instruments
TPIC71002-Q1 TI1-TPIC71002-Q1 Datasheet
370Kb / 8P
[Old version datasheet]   Dual Channel Squib Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL6536A INTERSIL-ISL6536A Datasheet
134Kb / 6P
   Four Channel Supervisory IC
ISL6536 INTERSIL-ISL6536 Datasheet
160Kb / 6P
   Four Channel Supervisory IC
logo
Anpec Electronics Corop...
APL6536 ANPEC-APL6536 Datasheet
181Kb / 13P
   Four-Channel Supervisory IC
logo
Renesas Technology Corp
ISL6536 RENESAS-ISL6536 Datasheet
467Kb / 7P
   Four Channel Supervisory IC
logo
Sanyo Semicon Device
LA6541NH SANYO-LA6541NH Datasheet
91Kb / 9P
   For CD Players and Recorders Four-Channel Driver IC
More results




Giới thiệu về Freescale Semiconductor, Inc


Chất bán dẫn Freescale là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1948.
Công ty là nhà cung cấp hàng đầu các bộ vi điều khiển, cảm biến và các sản phẩm bán dẫn khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Các sản phẩm của Freescale được biết đến với hiệu suất cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và yếu tố hình thức nhỏ.
Công ty đã được mua lại bởi các chất bán dẫn NXP vào năm 2015, và các sản phẩm và công nghệ của nó tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu NXP.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com