công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SYBDC-20-61WHP+ bảng dữ liệu (PDF) - Mini-Circuits

SYBDC-20-61WHP+ Datasheet PDF - Mini-Circuits
tên linh kiện SYBDC-20-61WHP+
tải về  SYBDC-20-61WHP+ tải về
kích thước tập tin   459.82 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits
Giải thích chi tiết về linh kiện Bi-Directional Coupler

SYBDC-20-61WHP+ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SYBDC-20-61WHP+ Datasheet PDF - Mini-Circuits

tên linh kiện SYBDC-20-61WHP+
tải về  SYBDC-20-61WHP+ Click to download

kích thước tập tin   459.82 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits
Giải thích chi tiết về linh kiện Bi-Directional Coupler

SYBDC-20-61WHP+ bảng dữ liệu (HTML) - Mini-Circuits


SYBDC-20-61WHP+ Thông tin chi tiết sản phẩm

THE BIG DEAL
High power handling, up to 80W
Low mainline loss, 0.15 dB typ.
High directivity, 20 dB typ.
Excellent VSWR, 1.12:1 typ.
APPLICATIONS
Military mobile
Signal monitoring




Số phần tương tự - SYBDC-20-61WHP+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
SYBDC-26-52VHP MINI-SYBDC-26-52VHP Datasheet
1Mb / 9P
Bi-Directional Coupler
SYBDC-26-52VHP+ MINI-SYBDC-26-52VHP+ Datasheet
1Mb / 9P
Bi-Directional Coupler
More results


Mô tả tương tự - SYBDC-20-61WHP+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
BDCA-15-25 MINI-BDCA-15-25 Datasheet
117Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
BDCN-14-22 MINI-BDCN-14-22 Datasheet
295Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
CPL-20-14 MINI-CPL-20-14 Datasheet
305Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
SCBD-25-122HP MINI-SCBD-25-122HP Datasheet
392Kb / 3P
Bi-Directional Coupler
MBDC-13-63HP MINI-MBDC-13-63HP Datasheet
338Kb / 3P
Bi-Directional Coupler
SYBD-22-172HP MINI-SYBD-22-172HP Datasheet
288Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
SYBD-23-13HP MINI-SYBD-23-13HP Datasheet
296Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
SYBD-26-13HP MINI-SYBD-26-13HP Datasheet
288Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
ZABDC10-25HP MINI-ZABDC10-25HP Datasheet
208Kb / 1P
Bi-Directional Coupler
ZABDC20-232H MINI-ZABDC20-232H Datasheet
216Kb / 3P
Bi-Directional Coupler
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com