công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI5330 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI5330 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SI5330
tải về  SI5330 tải về
kích thước tập tin   1565.71 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.8/2.5/3.3 V LOW-JITTER, LOW-SKEW CLOCK BUFFER/LEVEL TRANSLATOR

SI5330 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI5330 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SI5330
tải về  SI5330 Click to download

kích thước tập tin   1565.71 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.8/2.5/3.3 V LOW-JITTER, LOW-SKEW CLOCK BUFFER/LEVEL TRANSLATOR

SI5330 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI5330 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Supports single-ended or
differential input clock signals
 Generates four differential
(LVPECL, LVDS, HCSL) or eight
single-ended (CMOS, SSTL,
HSTL) outputs
 Provides signal level translation
Differential to single-ended
Single-ended to differential
Differential to differential
Single-ended to single-ended
 Wide frequency range
LVPECL, LVDS: 5 to 710 MHz
HCSL: 5 to 250 MHz
SSTL, HSTL: 5 to 350 MHz
CMOS: 5 to 200 MHz
 Additive jitter: 150 fs RMS typ
 Output-output skew: 100 ps
 Propagation delay: 2.5 ns typ
 Single core supply with excellent
PSRR: 1.8, 2.5, or 3.3 V
 Output driver supply voltage
independent of core supply: 1.5,
1.8, 2.5, or 3.3 V
 Loss of Signal (LOS) indicator
allows system clock monitoring
 Output Enable (OEB) pin allows
glitchless control of output clocks
 Low power: 10 mA typical core
current
 Industrial temperature range:
–40 to +85 °C
 Small size: 24-lead, 4 x 4 mm
QFN




Số phần tương tự - SI5330

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5330 SILABS-SI5330 Datasheet
158Kb / 20P
Supports single-ended or differential input clock singnals Generates four differential (LVPECL, LVDS, HCSL) or eight single-ended (CMOS, SSTL, HSTL) outputs
SI53301 SILABS-SI53301 Datasheet
1Mb / 34P
1:6 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI53301-B-GM SKYWORKS-SI53301-B-GM Datasheet
1Mb / 69P
Ultra-Low Additive Jitter Fanout Clock Buffers with up to 10 Universal Outputs from Any-Format Input and Wide Frequency Range from 1 MHz to 725 MHz
Rev. 1.0
SI53301/4-EVB SKYWORKS-SI53301/4-EVB Datasheet
1Mb / 69P
Ultra-Low Additive Jitter Fanout Clock Buffers with up to 10 Universal Outputs from Any-Format Input and Wide Frequency Range from 1 MHz to 725 MHz
Rev. 1.0
SI53301/4-EVB SKYWORKS-SI53301/4-EVB Datasheet
2Mb / 33P
DUAL 1:5 LOW-JITTER, ANY-FORMAT BUFFER/ LEVEL TRANSLATOR (<1.25 GHZ)
Rev. 1.0
More results


Mô tả tương tự - SI5330

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
CY7B9910 CYPRESS-CY7B9910 Datasheet
162Kb / 7P
Low Skew Clock Buffer
logo
Texas Instruments
LMK00105 TI1-LMK00105 Datasheet
1Mb / 15P
Ultra-low Jitter LVCMOS Fanout Buffer/Level Translator
logo
Silicon Laboratories
SI5330A-A00200-GM SILABS-SI5330A-A00200-GM Datasheet
158Kb / 20P
1.8/2.5/3.3 V LOW-JITTER, LOW-SKEW CLOCK BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
SI53303 SILABS-SI53303 Datasheet
1Mb / 30P
DUAL 1:5 LOW JITTER BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
SI53306 SILABS-SI53306 Datasheet
1Mb / 29P
1:4 LOW-JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
SI53307 SILABS-SI53307 Datasheet
1Mb / 30P
2:2 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
SI53308 SILABS-SI53308 Datasheet
1Mb / 32P
DUAL 1:3 LOW-JITTER BUFFER/LEVEL TRANSLATOR
logo
Texas Instruments
CDCLVC1310 TI1-CDCLVC1310_14 Datasheet
1Mb / 30P
Ten-Output Low-Jitter Low-Power Clock Buffer and Level Translator
LMK00101 TI1-LMK00101_16 Datasheet
859Kb / 19P
Ultra-low Jitter LVCMOS Fanout Buffer/Level Translator
CDCBT1001 TI-CDCBT1001 Datasheet
1Mb / 19P
CDCBT1001 1.2-V to 1.8-V Clock Buffer and Level Translator
MAY 2022
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com