công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS840E36AT-166I bảng dữ liệu (PDF) - GSI Technology

GS840E36AT-166I Datasheet PDF - GSI Technology
tên linh kiện GS840E36AT-166I
tải về  GS840E36AT-166I tải về

kích thước tập tin   762.28 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs

GS840E36AT-166I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GS840E36AT-166I Datasheet PDF - GSI Technology

tên linh kiện GS840E36AT-166I
tải về  GS840E36AT-166I Click to download

kích thước tập tin   762.28 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs

GS840E36AT-166I bảng dữ liệu (HTML) - GSI Technology

Back Button GS840E36AT-166I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS840E36AT-166I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button 

GS840E36AT-166I Thông tin chi tiết sản phẩm

Functional Description
Applications
The GS840E18/32/36A is a 4,718,592-bit (4,194,304-bit for x32 version) high performance synchronous SRAM with a 2- bit burst address counter. Although of a type originally developed for Level 2 Cache applications supporting high performance CPUs, the device now finds application in synchronous SRAM applications ranging from DSP main store to networking chip set support. The GS84018/32/36A is available in a JEDEC standard 100-lead TQFP or 119-Bump BGA package.

Features
• FT pin for user-configurable flow through or pipelined operation
• Dual Cycle Deselect (DCD) operation
• 3.3 V +10%/–5% core power supply
• 2.5 V or 3.3 V I/O supply
• LBO pin for Linear or Interleaved Burst mode
• Internal input resistors on mode pins allow floating mode pins
• Default to Interleaved Pipelined mode
• Byte Write (BW) and/or Global Write (GW) operation
• Common data inputs and data outputs
• Clock control, registered, address, data, and control
• Internal self-timed write cycle
• Automatic power-down for portable applications
• JEDEC standard 100-lead TQFP or 119-Bump BGA package
• Pb-Free 100-lead TQFP package available




Số phần tương tự - GS840E36AT-166I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS840E36B-100 GSI-GS840E36B-100 Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840E36B-100I GSI-GS840E36B-100I Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840E36B-150 GSI-GS840E36B-150 Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840E36B-150I GSI-GS840E36B-150I Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840E36B-166 GSI-GS840E36B-166 Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
More results


Mô tả tương tự - GS840E36AT-166I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS840E18T GSI-GS840E18T Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840H18AT GSI-GS840H18AT Datasheet
747Kb / 30P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840FH18AT GSI-GS840FH18AT Datasheet
542Kb / 21P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018T GSI-GS84018T Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840F18AT GSI-GS840F18AT Datasheet
554Kb / 21P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018 GSI-GS84018 Datasheet
911Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018T GSI-GS88018T Datasheet
1Mb / 25P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 8Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results




Giới thiệu về GSI Technology


GSI Technology is a semiconductor company that designs, develops, and markets high-performance memory products for networking, telecommunications, and military applications. The company was founded in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.

GSI Technology's products include static random-access memory (SRAM) devices, which are used for high-speed memory access in networking and telecommunications equipment, as well as in military and aerospace systems. The company's SRAMs feature low latency and high bandwidth, which makes them suitable for applications that require fast and reliable memory access.

In addition to its memory products, GSI Technology also offers customized solutions for customers with specific requirements. The company's design and development capabilities allow it to create products tailored to customer needs, including specialized memory architectures and custom packaging options.

GSI Technology has a global customer base, with products sold in North America, Asia, and Europe. The company's customers include original equipment manufacturers (OEMs) and other companies in the networking, telecommunications, military, and aerospace industries.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com