công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9321-60108 bảng dữ liệu (PDF) - Amphenol SV Microwave

9321-60108 Datasheet PDF - Amphenol SV Microwave
tên linh kiện 9321-60108
tải về  9321-60108 tải về

kích thước tập tin   134.39 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  SVMICROWAVE [Amphenol SV Microwave]
Trang chủ  https://www.svmicrowave.com/
Logo SVMICROWAVE - Amphenol SV Microwave
Giải thích chi tiết về linh kiện SMPS STR. F BOARD MOUNT MULTI-PORT

9321-60108 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9321-60108 Datasheet PDF - Amphenol SV Microwave

tên linh kiện 9321-60108
tải về  9321-60108 Click to download

kích thước tập tin   134.39 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  SVMICROWAVE [Amphenol SV Microwave]
Trang chủ  https://www.svmicrowave.com/
Logo SVMICROWAVE - Amphenol SV Microwave
Giải thích chi tiết về linh kiện SMPS STR. F BOARD MOUNT MULTI-PORT

9321-60108 bảng dữ liệu (HTML) - Amphenol SV Microwave


9321-60108 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features / Benefits:
Hybrid modules combine both RF and fiber-optical signals
SMPS min pitch .155”
Designed for side-by-side implementation with other VITA connector standards
Blindmate and simplified cable routing reduces Mean-Time-To-Repair (MTTR)
Unique SV connector retention mechanism offers significant ease of assembly/disassembly

Applications:
Robust and rugged high speed cabled solution
High-reliability, high-density for aerospace & defense applications
SIGINT, EWR, ground base station & communication systems, avionics, radar systems
Air Transport Racks (ATRs) without Rear Transition Modules (RTMs) or limited speed through RTM




Số phần tương tự - 9321-60108

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol SV Microwave
9321-60109 SVMICROWAVE-9321-60109 Datasheet
117Kb / 1P
   SMPM STR. F BOARD MOUNT MULTI-PORT
REV.A 07/21
More results


Mô tả tương tự - 9321-60108

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol SV Microwave
9321-60109 SVMICROWAVE-9321-60109 Datasheet
117Kb / 1P
   SMPM STR. F BOARD MOUNT MULTI-PORT
REV.A 07/21
9311-60215 SVMICROWAVE-9311-60215 Datasheet
134Kb / 1P
   SMPM STR. M BOARD MOUNT MULTI-PORT
REV.A 08/21
9311-60214 SVMICROWAVE-9311-60214 Datasheet
123Kb / 1P
   SMPM STR. M BOARD MOUNT MULTI-PORT
REV.A 08/21
logo
Amphenol Corporation
3811-60019 AMPHENOL-3811-60019 Datasheet
176Kb / 1P
   8-PORT SMPS FD MALE BOARD MOUNT CONNECTOR
logo
Amphenol SV Microwave
3811-60019 SVMICROWAVE-3811-60019 Datasheet
599Kb / 1P
   8-PORT SMPS FD MALE BOARD MOUNT CONNECTOR
REV.A 10/15
1521-00008 SVMICROWAVE-1521-00008 Datasheet
87Kb / 1P
   STR. F. 2.92mm PCB SURFACE MOUNT CONNECTOR
REV.A 04/22
1115-6141 SVMICROWAVE-1115-6141 Datasheet
97Kb / 1P
   STR. F SMA TO STR. F 2.92mm HERMETIC BLKHD ADAPTER
09/22
7032-7846 SVMICROWAVE-7032-7846 Datasheet
89Kb / 1P
   SMPM STR. F TO SMPM STR. F 12" SUPERFLEX CABLE ASSEMBLY
03/19/20
7032-7845 SVMICROWAVE-7032-7845 Datasheet
89Kb / 1P
   SMPM STR. F TO SMPM STR. F 6" SUPERFLEX CABLE ASSEMBLY
05/08/20
logo
Amphenol Corporation
7032-7846 AMPHENOL-7032-7846 Datasheet
89Kb / 1P
   SMPM STR. F TO SMPM STR. F 12" SUPERFLEX CABLE ASSEMBLY
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com