công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G08DTT1 bảng dữ liệu (PDF) - E-Tech Electronics LTD

MC74VHC1G08DTT1 Datasheet PDF - E-Tech Electronics LTD
tên linh kiện MC74VHC1G08DTT1
tải về  MC74VHC1G08DTT1 tải về

kích thước tập tin   557.77 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input AND Gate

MC74VHC1G08DTT1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHC1G08DTT1 Datasheet PDF - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện MC74VHC1G08DTT1
tải về  MC74VHC1G08DTT1 Click to download

kích thước tập tin   557.77 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input AND Gate

MC74VHC1G08DTT1 bảng dữ liệu (HTML) - E-Tech Electronics LTD

MC74VHC1G08DTT1 Datasheet HTML 1Page - E-Tech Electronics LTD MC74VHC1G08DTT1 Datasheet HTML 2Page - E-Tech Electronics LTD MC74VHC1G08DTT1 Datasheet HTML 3Page - E-Tech Electronics LTD MC74VHC1G08DTT1 Datasheet HTML 4Page - E-Tech Electronics LTD

MC74VHC1G08DTT1 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74VHC1G08 is an advanced high speed CMOS 2–input AND gate fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power issipation.
The internal circuit is composed of three stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output.
The MC74VHC1G08 input structure provides protection when voltages up to 7 V are applied, regardless of the supply voltage. This allows the MC74VHC1G08 to be used to interface 5 V circuits to 3 V circuits.

• High Speed: t PD = 3.5 ns (Typ) at V CC = 5 V
• Low Power Dissipation: I CC = 2 mA (Max) at T A= 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Chip Complexity: FETs = 62; Equivalent Gates = 15




Số phần tương tự - MC74VHC1G08DTT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
MC74VHC1G08DTT1 LRC-MC74VHC1G08DTT1 Datasheet
132Kb / 4P
   2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G08DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G08DTT1G Datasheet
122Kb / 6P
   Single 2-Input AND Gate
February, 2013 ??Rev. 20
MC74VHC1G08DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G08DTT1G Datasheet
80Kb / 6P
   Single 2-Input AND Gate
May, 2015 ??Rev. 21
MC74VHC1G08DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G08DTT1G Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input AND Gate
November, 2018 ??Rev. 22
MC74VHC1G08DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G08DTT1G Datasheet
499Kb / 15P
   Single 2-Input AND Gate
March, 2022 ??Rev. 29
More results


Mô tả tương tự - MC74VHC1G08DTT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S08F TOSHIBA-TC7S08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV1G08A HITACHI-HD74LV1G08A Datasheet
52Kb / 10P
   2-input AND Gate
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08 Datasheet
96Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SH08FS TOSHIBA-TC7SH08FS Datasheet
172Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F_01 Datasheet
227Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SET08F TOSHIBA-TC7SET08F_02 Datasheet
205Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08_11 Datasheet
155Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
U74HC2G08 UTC-U74HC2G08_15 Datasheet
164Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G08 RENESAS-HD74HCT1G08 Datasheet
51Kb / 8P
   2-input AND Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G08 PHILIPS-74AHCT1G08 Datasheet
75Kb / 16P
   2-input AND gate
2002 Jun 06
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com