công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

717-041-522-101 bảng dữ liệu (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

717-041-522-101 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
tên linh kiện 717-041-522-101
tải về  717-041-522-101 tải về

kích thước tập tin   99.86 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 717 Series Pressfit Card Edge Connector | Black | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator

717-041-522-101 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
717-041-522-101 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

tên linh kiện 717-041-522-101
tải về  717-041-522-101 Click to download

kích thước tập tin   99.86 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 717 Series Pressfit Card Edge Connector | Black | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator

717-041-522-101 bảng dữ liệu (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.


717-041-522-101 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

  • UL Certified
  • .156" (3.96mm) Contact spacing x .200" (5.08mm) row spacing
  • Accepts .062" (1.57mm) nominal thickness P.C. board
  • Low profile insulator body, .550"(13.97mm) high
  • Contact termination options include P.C. tail, and .025" (0.64mm) square wire wrap
  • Press-Fit compliant section for gas tight reliable connection in plated through holes eliminates soldering operations
  • Single or dual row configurations
  • Accepts between contact and In-Contact polarizing keys (Special features if requested)
  • Tools available for insulator and contact removal. Simple "Flat Rock" tooling is used for connector installation.
  • RoHS Compliant




Số phần tương tự - 717-041-522-101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EDAC, All Rights Reserv...
717-041-522-101 EDAC-717-041-522-101 Datasheet
219Kb / 2P
   717 Series Pressfit Card Edge Connector | Black | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator
More results





Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com