công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1301530182 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301530182 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 1301530182
tải về  1301530182 tải về

kích thước tập tin   182.65 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS

1301530182 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1301530182 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 1301530182
tải về  1301530182 Click to download

kích thước tập tin   182.65 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS

1301530182 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.

1301530182 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.

1301530182 Thông tin chi tiết sản phẩm

TECHNICAL
LISTED: UL & CSA
RATED SUPPLY VOLTAGE: 120/240VAC
RATED CURRENT: UP TO 30 AMPS
RESET TYPE: AUTOMATIC OR MANUAL
OPERATING FREQUENCY: 60 Hz
TYPE: CLASS A
GROUND TRIP CURRENT: 5mA +/- 1mA
OVERLOAD CURRENT: 180 AMPS, 0.45PF
INSULATION VOLTAGE: 1,500 VRMS - 1 MINUTE
ENDURANCE OPERATIONS: 3000 OPERATIONS
ENCLOSURE: NEMA 4X/6P




Số phần tương tự - 1301530182

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530182 MOLEX1-1301530182 Datasheet
35Kb / 1P
   Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable, Single Phase, Manual Reset, Flying Leads, 30A, 240V, 0.61m (2.0) (2.0) Cord Length
1301530182 MOLEX-1301530182 Datasheet
182Kb / 1P
   GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530182 MOLEX-1301530182 Datasheet
182Kb / 1P
   GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
More results


Mô tả tương tự - 1301530182

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530262 MOLEX-1301530262 Datasheet
182Kb / 1P
   GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530261 MOLEX-1301530261 Datasheet
182Kb / 1P
   GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530181 MOLEX-1301530181 Datasheet
182Kb / 1P
   GFCI 30A, 120/240VAC INLINE FLYING LEADS
2021/08/06
1301530243 MOLEX-1301530243 Datasheet
871Kb / 2P
   GFCI 30A, 120/240VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530247 MOLEX-1301530247 Datasheet
884Kb / 2P
   30A, 120/240VAC INLINE GFCI SPLIT PHASE #10/4 CABLE
2021/07/29
1301530245 MOLEX-1301530245 Datasheet
871Kb / 2P
   GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530251 MOLEX-1301530251 Datasheet
884Kb / 2P
   30A, 120/240VAC INLINE GFCI SPLIT PHASE #10/4 CABLE
2021/07/29
1301530244 MOLEX-1301530244 Datasheet
871Kb / 2P
   GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530240 MOLEX-1301530240 Datasheet
871Kb / 2P
   GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
1301530241 MOLEX-1301530241 Datasheet
871Kb / 2P
   GFCI 30A, 240/208VAC PERMANENT FLYING LEADS
2021/08/06
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com