công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD5Z2.5 bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

ESD5Z2.5 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện ESD5Z2.5
tải về  ESD5Z2.5 tải về

kích thước tập tin   492.93 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ESD PROTECTION ESD UNIDIRECTIONAL

ESD5Z2.5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ESD5Z2.5 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện ESD5Z2.5
tải về  ESD5Z2.5 Click to download

kích thước tập tin   492.93 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ESD PROTECTION ESD UNIDIRECTIONAL

ESD5Z2.5 bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.

ESD5Z2.5 Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. ESD5Z2.5 Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. ESD5Z2.5 Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. ESD5Z2.5 Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. ESD5Z2.5 Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. ESD5Z2.5 Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. ESD5Z2.5 Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc.

ESD5Z2.5 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
ESD5Z 2.5/3.3/5.0/6.0/7.0/12 Series is designed
to protect voltage sensitive components from ESD
and transient voltage events. Excellent clamping
capability, low leakage, and fast response time,
make these parts ideal for ESD prote ction on
designs where board space is at a premium.
The
ESD5Z 2.5/3.3/5.0/6.0/7.0/12 is available in
SOD 523 Pa ckage

FEATURES
 Small Body Outline Dimensions
 Low Body Height
 Stand−off Volt age: 2.5V − 12 V
 Peak Power up to 200Watts @ 8 20 μ s Pulse
 Low Leakage
 Response Time is Typically < 1 ns
 ESD Rating of Class 3 (> 16 kV) per Human
Body Model
 IEC61000−4−2 Level 4 ESD Protection
 IEC61000−4−4 Level 4 EFT Protection
 A vailabl e in SOD 523 P ackage

APPLICAT IONS
 Cellular phones
 Portable devices
 Digital cameras
 Power supplies




Số phần tương tự - ESD5Z2.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
ESD5Z2.5 WEITRON-ESD5Z2.5 Datasheet
581Kb / 3P
   Transient Voltag e Suppressors for ESD Protection 200 WATTS 2.5-7.0 VOLTS
ESD5Z2.5 WEITRON-ESD5Z2.5 Datasheet
461Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ESD5Z2.5 YFWDIODE-ESD5Z2.5 Datasheet
432Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
ON Semiconductor
ESD5Z2.5T1 ONSEMI-ESD5Z2.5T1 Datasheet
111Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Micro?뭁ackaged Diodes for ESD Protection
October, 2006 ??Rev. 5
logo
Shenzhen Luguang Electr...
ESD5Z2.5T1 LUGUANG-ESD5Z2.5T1 Datasheet
289Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors
More results


Mô tả tương tự - ESD5Z2.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD36VS1UL NXP-PESD36VS1UL Datasheet
502Kb / 11P
   Unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-5 March 2012
PESD24VS1ULD PHILIPS-PESD24VS1ULD Datasheet
312Kb / 12P
   Unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-19 October 2010
PESD15VS1ULD PHILIPS-PESD15VS1ULD Datasheet
307Kb / 12P
   Unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-11 May 2011
PESD12VS1ULD PHILIPS-PESD12VS1ULD_15 Datasheet
309Kb / 12P
   Unidirectional ESD protection diode
Rev. 1-11 May 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD24VS1UA NEXPERIA-PESD24VS1UA Datasheet
987Kb / 13P
   Unidirectional ESD protection diode
PESD36VS1UJ NEXPERIA-PESD36VS1UJ Datasheet
218Kb / 10P
   Unidirectional ESD protection diode
PESD24VS1ULS NEXPERIA-PESD24VS1ULS Datasheet
227Kb / 11P
   Unidirectional ESD protection diode
28 January 2021
PESD15VS1ULD NEXPERIA-PESD15VS1ULD Datasheet
871Kb / 12P
   Unidirectional ESD protection diode
Rev. 1 - 11 May 2011
PESD24VS1UA-Q NEXPERIA-PESD24VS1UA-Q Datasheet
237Kb / 12P
   Unidirectional ESD protection diode
5 May 2022
PESD36VS1UJ-Q NEXPERIA-PESD36VS1UJ-Q Datasheet
233Kb / 11P
   Unidirectional ESD protection diode
1 June 2022
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com