công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PFD-SX-U1 bảng dữ liệu (PDF) - ETA-USA

PFD-SX-U1 Datasheet PDF - ETA-USA
tên linh kiện PFD-SX-U1
tải về  PFD-SX-U1 tải về

kích thước tập tin   1149.67 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ETA-USA [ETA-USA]
Trang chủ  https://www.eta-usa.com/
Logo ETA-USA - ETA-USA
Giải thích chi tiết về linh kiện AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~264 SINGLE CHANNEL OUTPUT 120 WATTS

PFD-SX-U1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PFD-SX-U1 Datasheet PDF - ETA-USA

tên linh kiện PFD-SX-U1
tải về  PFD-SX-U1 Click to download

kích thước tập tin   1149.67 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ETA-USA [ETA-USA]
Trang chủ  https://www.eta-usa.com/
Logo ETA-USA - ETA-USA
Giải thích chi tiết về linh kiện AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~264 SINGLE CHANNEL OUTPUT 120 WATTS

PFD-SX-U1 bảng dữ liệu (HTML) - ETA-USA

PFD-SX-U1 Datasheet HTML 1Page - ETA-USA PFD-SX-U1 Datasheet HTML 2Page - ETA-USA PFD-SX-U1 Datasheet HTML 3Page - ETA-USA PFD-SX-U1 Datasheet HTML 4Page - ETA-USA

PFD-SX-U1 Thông tin chi tiết sản phẩm

1. Chassis Mount
2. Frameless, Connector Type
3. Low Line Distortion
4. Pulse Load response
5. Designed for peak loads(Doubled for rate output)
6. Power factor correction
7. Cost Effective
8. Harmonic current complies to: IEC 1000-3-2, EN6 1000-3-2
9. Universal input 85-264V
10. EMI designed to meet :
FCC part 15-B Class B, EN 5502 Class B,
VCCI Class B
11. CE-marked acc. To LVD




Số phần tương tự - PFD-SX-U1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory Sonalert Produc...
PFD-20A35EWQ MSPI-PFD-20A35EWQ Datasheet
105Kb / 1P
   95 at 30cm at Rated Voltage
PFD-20A35EWQ-MX MSPI-PFD-20A35EWQ-MX Datasheet
102Kb / 1P
   95 at 30cm at Rated Voltage
PFD-21A29WQ MSPI-PFD-21A29WQ Datasheet
98Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 3000 ±500
PFD-21N30PQ MSPI-PFD-21N30PQ Datasheet
106Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 3000 ± 500
PFD-21N30WQ MSPI-PFD-21N30WQ Datasheet
100Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 3000 ± 500
More results


Mô tả tương tự - PFD-SX-U1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETA-USA
PFDJ21FWX-B-U1 ETA-USA-PFDJ21FWX-B-U1 Datasheet
305Kb / 2P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~264 DUAL CHANNEL OUTPUT 120 WATTS
BFE-SX-U1 ETA-USA-BFE-SX-U1 Datasheet
306Kb / 4P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~264 SINGLE CHANNEL OUTPUT 150 WATTS
OJS-SX ETA-USA-OJS-SX Datasheet
227Kb / 4P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~264 SINGLE CHANNEL OUTPUT 10 WATTS
BJS-SA-U ETA-USA-BJS-SA-U Datasheet
1Mb / 6P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~132V SINGLE CHANNEL OUTPUT 150 WATTS
BFD-SX-U1 ETA-USA-BFD-SX-U1 Datasheet
296Kb / 5P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~264V SINGLE CHANNEL OUTPUT 100 WATTS
OJS-SA ETA-USA-OJS-SA Datasheet
337Kb / 3P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~132 SINGLE CHANNEL OUTPUT 10 WATTS
ERE-SA-U ETA-USA-ERE-SA-U Datasheet
498Kb / 3P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~132V SINGLE CHANNEL OUTPUT 150 WATTS
BJB-SA-U ETA-USA-BJB-SA-U Datasheet
648Kb / 4P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY AC INPUT 85~132V SINGLE CHANNEL OUTPUT 50 WATTS
ERS-SA ETA-USA-ERS-SA Datasheet
837Kb / 3P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY INPUT: 85~132VAC SINGLE OUTPUT 10 WATTS
VTS-SA ETA-USA-VTS-SA Datasheet
1Mb / 4P
   AC/DC SWITCHING POWER SUPPLY INPUT: 85~132VAC SINGLE OUTPUT 10 WATTS
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com