công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX20410AFOD/VY+ bảng dữ liệu (PDF) - Maxim Integrated Products

MAX20410AFOD/VY+ Datasheet PDF - Maxim Integrated Products
tên linh kiện MAX20410AFOD/VY+
tải về  MAX20410AFOD/VY+ tải về
kích thước tập tin   1438.59 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products
Giải thích chi tiết về linh kiện Automotive 36V, 8A/10A Fully-Integrated Buck

MAX20410AFOD/VY+ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX20410AFOD/VY+ Datasheet PDF - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX20410AFOD/VY+
tải về  MAX20410AFOD/VY+ Click to download

kích thước tập tin   1438.59 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products
Giải thích chi tiết về linh kiện Automotive 36V, 8A/10A Fully-Integrated Buck

MAX20410AFOD/VY+ bảng dữ liệu (HTML) - Maxim Integrated Products




Số phần tương tự - MAX20410AFOD/VY+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20410EVKIT MAXIM-MAX20410EVKIT Datasheet
964Kb / 7P
MAX20408/MAX20410 EV kit
2021
More results


Mô tả tương tự - MAX20410AFOD/VY+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IR3841WMPBF IRF-IR3841WMPBF Datasheet
757Kb / 34P
HIGHLY EFFICIENT INTEGRATED 8A SYNCHRONOUS BUCK REGULATOR
IR3841MPBF IRF-IR3841MPBF Datasheet
919Kb / 32P
HIGHLY EFFICIENT INTEGRATED 8A SYNCHRONOUS BUCK REGULATOR
IR3841M IRF-IR3841M_15 Datasheet
919Kb / 32P
HIGHLY EFFICIENT INTEGRATED 8A SYNCHRONOUS BUCK REGULATOR
IR3841WM IRF-IR3841WM_15 Datasheet
776Kb / 34P
HIGHLY EFFICIENT INTEGRATED 8A SYNCHRONOUS BUCK REGULATOR
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20004 MAXIM-MAX20004 Datasheet
757Kb / 20P
36V, 220kHz to 2.2MHz, 4A/6A/8A Fully Integrated Automotive Step-Down Converters
Rev 8; 11/19
MAX20004E MAXIM-MAX20004E Datasheet
749Kb / 21P
Automotive, 36V, 4A/6A/8A Integrated Step- Down Converters with Integrated Compensation
Rev 6; 7/20
logo
Analog Devices
MAX42402 AD-MAX42402 Datasheet
1Mb / 16P
36V, 2.5A/3.5A, Fully Integrated Synchronous Buck Converter
19-101726; Rev 1; 10/23
MAX42405 AD-MAX42405 Datasheet
1Mb / 18P
36V, 5A/6A Fully Integrated Synchronous Buck Converters
19-101745; Rev 0; 11/23
MAX42408 AD-MAX42408 Datasheet
954Kb / 19P
36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converter with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
19-101749; Rev 0; 11/23
logo
Texas Instruments
TPS55289-Q1 TI1-TPS55289-Q1 Datasheet
5Mb / 53P
TPS55289-Q1 36V, 8A Buck-Boost Converter with I2C Interface
DECEMBER 2023
More results




Giới thiệu về Maxim Integrated Products


Các sản phẩm tích hợp Maxim là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và bán một loạt các mạch tích hợp tương tự và tín hiệu tương tự hiệu suất cao (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1983 và có trụ sở tại San Jose, California.
Các sản phẩm tích hợp Maxim phục vụ khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau, bao gồm truyền thông, điện toán, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế và ô tô.
Công ty cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện, bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, vi điều khiển, thiết bị bảo mật và bảo vệ và cảm biến, trong số những người khác.
Các sản phẩm tích hợp Maxim dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, các sản phẩm tích hợp Maxim luôn đi đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ trong các lĩnh vực của IC tương tự và tín hiệu hỗn hợp.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com