công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMO-4015SN-42UQ bảng dữ liệu (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc

PMO-4015SN-42UQ Datasheet PDF - Mallory Sonalert Products Inc
tên linh kiện PMO-4015SN-42UQ
tải về  PMO-4015SN-42UQ tải về

kích thước tập tin   102.7 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Frequency 50 - 12000 Hz

PMO-4015SN-42UQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PMO-4015SN-42UQ Datasheet PDF - Mallory Sonalert Products Inc

tên linh kiện PMO-4015SN-42UQ
tải về  PMO-4015SN-42UQ Click to download

kích thước tập tin   102.7 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
Trang chủ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Frequency 50 - 12000 Hz

PMO-4015SN-42UQ bảng dữ liệu (HTML) - Mallory Sonalert Products Inc

PMO-4015SN-42UQ Datasheet HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc



Số phần tương tự - PMO-4015SN-42UQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mallory performance clu...
PMO-4015SN-42UQ MALLORY-PMO-4015SN-42UQ Datasheet
102Kb / 1P
   Sensitivity Range -42 짹 3 dB RL = 2.2 k Vcc = 2.0v (1 kHz 0 dB = 1 v/Pa)
More results


Mô tả tương tự - PMO-4015SN-42UQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frequency Devices, Inc.
D70 FREQUENCYDEVICES-D70 Datasheet
677Kb / 14P
   100 Hz to 50 kHz Fixed Frequency
logo
Mallory Sonalert Produc...
SNP2R MSPI-SNP2R Datasheet
49Kb / 1P
   Frequency 2900 Hz 짹500 Hz
logo
ELM Electronics
ELM446 ELM-ELM446 Datasheet
19Kb / 3P
   50 HZ GENERATOR
logo
KR Electronics, Inc.
3164 KR-3164 Datasheet
49Kb / 2P
   50 Hz Lowpass
logo
CUI INC
CSS-66668N CUI-CSS-66668N Datasheet
420Kb / 4P
   200 Hz resonant frequency
logo
Mallory Sonalert Produc...
PMO-6022SN-42UQ MSPI-PMO-6022SN-42UQ Datasheet
88Kb / 1P
   Frequency 20 - 16000 Hz
logo
CUI INC
CMS-40558N-L152 CUI-CMS-40558N-L152 Datasheet
551Kb / 4P
   500 Hz resonant frequency
CSS-50508N CUI-CSS-50508N Datasheet
1Mb / 4P
   380 Hz resonant frequency
logo
Mallory Sonalert Produc...
PMOF-6050PA-36KDQ MSPI-PMOF-6050PA-36KDQ Datasheet
121Kb / 1P
   Frequency 100 - 10000 Hz
logo
CUI INC
CMS-35208N CUI-CMS-35208N Datasheet
1Mb / 4P
   720 Hz resonant frequency
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com