công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOK53S60 bảng dữ liệu (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

AOK53S60 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
tên linh kiện AOK53S60
tải về  AOK53S60 tải về

kích thước tập tin   422.12 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc N-Channel MOSFET Transistor

AOK53S60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AOK53S60 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện AOK53S60
tải về  AOK53S60 Click to download

kích thước tập tin   422.12 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc N-Channel MOSFET Transistor

AOK53S60 bảng dữ liệu (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited

AOK53S60 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited AOK53S60 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited

AOK53S60 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
• Designed for use in switch mode power supplies and general
   purpose applications.

FEATURES
• Drain Current –ID= 53A@ TC=25℃
• Drain Source Voltage-
   : VDSS= 600V(Min)
• Static Drain-Source On-Resistance
   : RDS(on) = 0.07Ω (Max)
• 100% avalanche tested
• Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
   performance and reliable operation




Số phần tương tự - AOK53S60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOK53S60 AOSMD-AOK53S60 Datasheet
219Kb / 6P
   600V 53A α MOS TM Power Transistor
Rev0: Sep 2012
More results


Mô tả tương tự - AOK53S60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
60NF06 ISC-60NF06 Datasheet
94Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
8N60 ISC-8N60 Datasheet
63Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
MDP1922 ISC-MDP1922 Datasheet
338Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
SUD25N15-52 ISC-SUD25N15-52 Datasheet
321Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
STW20NM50FD ISC-STW20NM50FD Datasheet
324Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
MMF80R450P ISC-MMF80R450P Datasheet
313Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
SPI21N50C3 ISC-SPI21N50C3 Datasheet
355Kb / 3P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK1162 ISC-2SK1162 Datasheet
322Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2N7000 ISC-2N7000 Datasheet
312Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
IPB156N22NFD ISC-IPB156N22NFD Datasheet
268Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
IRF3205STRLPBF ISC-IRF3205STRLPBF Datasheet
266Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




Giới thiệu về Inchange Semiconductor Company Limited


Công ty bán dẫn Inchange Limited là một công ty bán dẫn Trung Quốc được thành lập vào năm 1997.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị năng lượng tương tự và rời rạc và điốt cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Inchange được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.

Công ty có hoạt động tại một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện và điốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com