công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHCT374AM bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHCT374AM Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74VHCT374AM
tải về  MC74VHCT374AM tải về

kích thước tập tin   169.71 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output

MC74VHCT374AM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHCT374AM Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHCT374AM
tải về  MC74VHCT374AM Click to download

kích thước tập tin   169.71 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output

MC74VHCT374AM bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74VHCT374AM Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHCT374AM Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHCT374AM Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHCT374AM Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHCT374AM Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHCT374AM Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC74VHCT374AM Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74VHCT374A is an advanced high speed CMOS octal flip–flop with 3–state output fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.

• High Speed: fmax = 140MHz (Typ) at VCC = 5V
• Low Power Dissipation: ICC = 4µA (Max) at TA = 25°C
• TTL–Compatible Inputs: VIL = 0.8V; VIH = 2.0V
• Power Down Protection Provided on Inputs and Outputs
• Balanced Propagation Delays
• Designed for 4.5V to 5.5V Operating Range
• Low Noise: VOLP = 1.6V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
• Chip Complexity: 276 FETs or 69 Equivalent Gates




Số phần tương tự - MC74VHCT374AM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT374AMEL ONSEMI-MC74VHCT374AMEL Datasheet
107Kb / 7P
   Octal D?뭈ype Flip?묯lop with 3?뭆tate Output
January, 2006 ??Rev. 4
MC74VHCT374AMELG ONSEMI-MC74VHCT374AMELG Datasheet
107Kb / 7P
   Octal D?뭈ype Flip?묯lop with 3?뭆tate Output
January, 2006 ??Rev. 4
MC74VHCT374AMELG ONSEMI-MC74VHCT374AMELG Datasheet
150Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
June, 2011 ??Rev. 5
More results


Mô tả tương tự - MC74VHCT374AM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74VHC374 MOTOROLA-MC74VHC374 Datasheet
177Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT574A ONSEMI-MC74VHCT574A Datasheet
169Kb / 6P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
1997 REV 0
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH374FK TOSHIBA-TC7MH374FK Datasheet
194Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT574A ONSEMI-MC74VHCT574A_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
June, 2011 ??Rev. 5
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC374FT TOSHIBA-TC74AC374FT Datasheet
321Kb / 7P
   OCTAL D - TYPE FLIP -FLOP WITH 3 STATE OUTPUT
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT374A ONSEMI-MC74VHCT374A_11 Datasheet
150Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
June, 2011 ??Rev. 5
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MET374AFK TOSHIBA-TC7MET374AFK Datasheet
222Kb / 5P
   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUT
TC74LVX374F TOSHIBA-TC74LVX374F Datasheet
281Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3-STATE OUTPUT
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT374A ONSEMI-MC74VHCT374A_14 Datasheet
103Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
October, 2014 ??Rev. 6
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MET374AFK TOSHIBA-TC7MET374AFK_07 Datasheet
188Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com