công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G01DTT1 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHC1G01DTT1 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74VHC1G01DTT1
tải về  MC74VHC1G01DTT1 tải về

kích thước tập tin   78.66 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input NAND Gate with Open Drain Output

MC74VHC1G01DTT1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHC1G01DTT1 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G01DTT1
tải về  MC74VHC1G01DTT1 Click to download

kích thước tập tin   78.66 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 2-Input NAND Gate with Open Drain Output

MC74VHC1G01DTT1 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74VHC1G01DTT1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DTT1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DTT1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DTT1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DTT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DTT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC74VHC1G01DTT1 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74VHC1G01 / MC74VHC1GT01 is a 2−input NAND gate with an open drain output in tiny footprint packages. The MC74VHC1G01 has CMOS−level input thresholds while the MC74VHC1GT01 has TTL−level inputs.

Features
• Designed for 2.0 V to 5.5 V VCC Operation
• 3.5 ns tPD at 5 V (typ)
• Inputs/Outputs Over−Voltage Tolerant up to 5.5 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 8 mA at 3.0 V
• Available in SC−88A, SC−74A, TSOP−5, SOT−553, SOT−953 and UDFN6 Packages
• Chip Complexity < 100 FETs
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - MC74VHC1G01DTT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G01DTT1 ETL-MC74VHC1G01DTT1 Datasheet
579Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G01DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G01DTT1G Datasheet
84Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
December, 2016 ??Rev. 16
MC74VHC1G01DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G01DTT1G Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G01DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G01DTT1G Datasheet
172Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
April, 2022 ??Rev. 20
More results


Mô tả tương tự - MC74VHC1G01DTT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G01 ETL-MC74VHC1G01 Datasheet
579Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
MC74VHC1G03 ETL-MC74VHC1G03 Datasheet
607Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
List of Unclassifed Man...
MC74VHC1G03 ETC1-MC74VHC1G03 Datasheet
190Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1G01 LRC-L74VHC1G01 Datasheet
225Kb / 6P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
MC74VHC1G01 LRC-MC74VHC1G01 Datasheet
153Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
L74VHC1G03 LRC-L74VHC1G03 Datasheet
207Kb / 6P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ38F TOSHIBA-TC7SZ38F Datasheet
188Kb / 7P
   2-Input NAND Gate(Open Drain Output)
logo
ON Semiconductor
NL17SZ38 ONSEMI-NL17SZ38 Datasheet
266Kb / 10P
   2-Input NAND Gate, Open Drain Output
December, 2019 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G38 TI1-SN74LVC1G38_16 Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G01 ONSEMI-MC74VHC1G01_16 Datasheet
84Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
December, 2016 ??Rev. 16
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com