công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC126 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHC126 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74VHC126
tải về  MC74VHC126 tải về

kích thước tập tin   163.64 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad Bus Buffer

MC74VHC126 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74VHC126 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC126
tải về  MC74VHC126 Click to download

kích thước tập tin   163.64 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad Bus Buffer

MC74VHC126 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74VHC126 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC126 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC74VHC126 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74VHC126 is a high speed CMOS quad bus buffer fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves noninverting high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.
   
• High Speed: tPD = 3.8 ns (Typ) at VCC = 5.0 V
• Low Power Dissipation: ICC = 4.0 μA (Max) at TA = 25°C
• High Noise Immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Designed for 2.0 V to 5.5 V Operating Range
• Low Noise: VOLP = 0.8 V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300 mA
• ESD Performance: HBM > 2000 V; Machine Model > 200 V
• Chip Complexity: 72 FETs or 18 Equivalent Gates
• These devices are available in Pb--free package(s). Specifications herein
    apply to both standard and Pb--free devices. Please see our website at
    www.onsemi.com for specific Pb--free orderable part numbers, or
    contact your local ON Semiconductor sales office or representative.
   




Số phần tương tự - MC74VHC126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC126DR2G ONSEMI-MC74VHC126DR2G Datasheet
128Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 5
MC74VHC126DTR2G ONSEMI-MC74VHC126DTR2G Datasheet
128Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 5
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126_11 Datasheet
128Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 5
More results


Mô tả tương tự - MC74VHC126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com