công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX138MEL bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74LVX138MEL Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74LVX138MEL
tải về  MC74LVX138MEL tải về

kích thước tập tin   105.01 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs

MC74LVX138MEL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVX138MEL Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX138MEL
tải về  MC74LVX138MEL Click to download

kích thước tập tin   105.01 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs

MC74LVX138MEL bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74LVX138MEL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVX138MEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC74LVX138MEL Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LVX138 is an advanced high speed CMOS 3−to−8 line decoder. The inputs tolerate voltages up to 7.0 V, allowing the interface of 5.0 V systems to 3.0 V systems.
When the device is enabled, three Binary Select inputs (A0 − A2) determine which one of the outputs (O0 − O7) will go Low. When enable input E3 is held Low or either E2 or E1 is held High, decoding function is inhibited and all outputs go high. E3, E2, and E1 inputs are provided to ease cascade connection and for use as an address decoder for memory systems.

Features
• High Speed: tPD = 5.5 ns (Typ) at VCC = 3.3 V
• Low Power Dissipation: ICC = 4μA (Max) at TA = 25 °C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.5 V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300 mA
• ESD Performance:
    Human Body Model > 2000 V;
    Machine Model > 200 V
• Pb−Free Packages are Available*




Số phần tương tự - MC74LVX138MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVX138M MOTOROLA-MC74LVX138M Datasheet
173Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
More results


Mô tả tương tự - MC74LVX138MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVX238 STMICROELECTRONICS-74LVX238_04 Datasheet
323Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX238 STMICROELECTRONICS-74LVX238 Datasheet
236Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS
July 2001
74LVX138 STMICROELECTRONICS-74LVX138 Datasheet
330Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER (INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX138 STMICROELECTRONICS-74LCX138 Datasheet
299Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER (INV) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX138 STMICROELECTRONICS-74LCX138_06 Datasheet
309Kb / 17P
   Low voltage CMOS 3 to 8 line decoder (Inverter) with 5V tolerant inputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LCX138F TOSHIBA-TC74LCX138F Datasheet
289Kb / 9P
   LOW VOLTAGE 3-TO-8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC7MZ138FK TOSHIBA-TC7MZ138FK Datasheet
237Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE 3-TO-8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
MC74LCX138 ONSEMI-MC74LCX138_05 Datasheet
95Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS 3-to-8 Decoder/Demultiplexer With 5 V?뭈olerant Inputs
January, 2005 ??Rev. 5
MC74LVX126 ONSEMI-MC74LVX126 Datasheet
91Kb / 5P
   Quad Bus Buffe With 5V?뭈olerant Inputs
February, 2005 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
SN74HCS138 TI-SN74HCS138 Datasheet
667Kb / 19P
[Old version datasheet]   SN74HCS138 3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer with Schmitt-Trigger Inputs
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com