công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX125 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74LVX125 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74LVX125
tải về  MC74LVX125 tải về

kích thước tập tin   147.27 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX125 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVX125 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX125
tải về  MC74LVX125 Click to download

kích thước tập tin   147.27 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX125 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74LVX125 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX125 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX125 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX125 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX125 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX125 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC74LVX125 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LVX125 is an advanced high speed CMOS quad bus buffer. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
   
• High Speed: tPD = 4.4ns (Typ) at VCC = 3.3V
• Low Power Dissipation: ICC = 4µA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.5V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
   




Số phần tương tự - MC74LVX125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125D MOTOROLA-MC74LVX125D Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125DG ONSEMI-MC74LVX125DG Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
MC74LVX125DG ONSEMI-MC74LVX125DG Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
More results


Mô tả tương tự - MC74LVX125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com