công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX86DT bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74LCX86DT Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74LCX86DT
tải về  MC74LCX86DT tải về

kích thước tập tin   135.91 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE

MC74LCX86DT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LCX86DT Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX86DT
tải về  MC74LCX86DT Click to download

kích thước tập tin   135.91 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE

MC74LCX86DT bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74LCX86DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCX86DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX86DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX86DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX86DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX86DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX86DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor

MC74LCX86DT Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V−Tolerant Inputs

The MC74LCX86 is a high performance, quad 2−input XOR gate operating from a 2.3 to 3.6 V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. A VI specification of 5.5 V allows MC74LCX86 inputs to be safely driven from 5.0 V devices.
Current drive capability is 24 mA at the outputs.

Features
• Designed for 2.3 to 3.6 V VCC Operation
• 5.0 V Tolerant Inputs − Interface Capability With 5.0 V TTL Logic
• LVTTL Compatible
• LVCMOS Compatible
• 24 mA Balanced Output Sink and Source Capability
• Near Zero Static Supply Current (10 A) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500 mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000 V
                                 Machine Model >200 V
• Pb−Free Packages are Available*




Số phần tương tự - MC74LCX86DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX86DT MOTOROLA-MC74LCX86DT Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC74LCX86DTR2 ONSEMI-MC74LCX86DTR2 Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX86DTR2G ONSEMI-MC74LCX86DTR2G Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX86DTR2G ONSEMI-MC74LCX86DTR2G Datasheet
157Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
More results


Mô tả tương tự - MC74LCX86DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_12 Datasheet
157Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
74LVC86A ONSEMI-74LVC86A Datasheet
98Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2015 ??Rev. 0
74LVC125A ONSEMI-74LVC125A Datasheet
101Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2015 ??Rev. 0
logo
Motorola, Inc
MC74LCX86 MOTOROLA-MC74LCX86 Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC74VHC86 ONSEMI-MC74VHC86_14 Datasheet
89Kb / 6P
   Quad 2-Input XOR Gate
September, 2014 ??Rev. 7
MC74LVX86 ONSEMI-MC74LVX86_14 Datasheet
105Kb / 5P
   Quad 2-Input XOR Gate
August, 2014 ??Rev. 4
MC74VHC86 ONSEMI-MC74VHC86 Datasheet
136Kb / 5P
   Quad 2-Input XOR Gate
1997 REV 0
MC74VHCT86A ONSEMI-MC74VHCT86A_14 Datasheet
87Kb / 6P
   Quad 2-Input XOR Gate / CMOS Logic Level Shifter
November, 2014 ??Rev. 3
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_05 Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32 Datasheet
134Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
1996 REV 1
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com