công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX00DT bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74LVX00DT Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74LVX00DT
tải về  MC74LVX00DT tải về

kích thước tập tin   134.24 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX00DT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LVX00DT Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX00DT
tải về  MC74LVX00DT Click to download

kích thước tập tin   134.24 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX00DT bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74LVX00DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX00DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX00DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX00DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX00DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor

MC74LVX00DT Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC74LVX00 is an advanced high speed CMOS 2−input NAND gate. The inputs tolerate voltages up to 7.0 V, allowing the interface of 5.0 V systems to 3.0 V systems.
   
Features
• High Speed: tPD = 4.1 ns (Typ) at VCC = 3.3 V
• Low Power Dissipation: ICC = 2 μA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.5 V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300 mA
• ESD Performance:
                Human Body Model > 2000 V;
                Machine Model > 200 V
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant
   




Số phần tương tự - MC74LVX00DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVX00DT MOTOROLA-MC74LVX00DT Datasheet
134Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX00DTR2 ONSEMI-MC74LVX00DTR2 Datasheet
83Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVX00DTR2G ONSEMI-MC74LVX00DTR2G Datasheet
111Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
August, 2014 ??Rev. 5
More results


Mô tả tương tự - MC74LVX00DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com