công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX573 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC74LCX573 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC74LCX573
tải về  MC74LCX573 tải về

kích thước tập tin   158.75 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH

MC74LCX573 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC74LCX573 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX573
tải về  MC74LCX573 Click to download

kích thước tập tin   158.75 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH

MC74LCX573 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC74LCX573 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX573 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC74LCX573 Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout
With 5 V−Tolerant Inputs and Outputs (3−State, Non−Inverting)

The MC74LCX573 is a high performance, non−inverting octal transparent latch operating from a 2.3 to 3.6 V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. A VIspecification of 5.5 V allows MC74LCX573 inputs to be safely driven from 5.0 V devices.

Features
• Designed for 2.3 to 3.6 V VCC Operation
• 5.0 V Tolerant − Interface Capability With 5.0 V TTL Logic
• Supports Live Insertion and Withdrawal
• IOFFSpecification Guarantees High Impedance When VCC= 0 V
• LVTTL Compatible
• LVCMOS Compatible
• 24 mA Balanced Output Sink and Source Capability
• Near Zero Static Supply Current in All Three Logic States (10 A)
    Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500 mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000 V Machine Model >200 V
• Pb−Free Packages are Available*




Số phần tương tự - MC74LCX573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX573 MOTOROLA-MC74LCX573 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74LCX573 ONSEMI-MC74LCX573 Datasheet
93Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2005 ??Rev. 7
MC74LCX573 ONSEMI-MC74LCX573 Datasheet
140Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout
January, 2013 ??Rev. 12
logo
Motorola, Inc
MC74LCX573DT MOTOROLA-MC74LCX573DT Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74LCX573DT ONSEMI-MC74LCX573DT Datasheet
93Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2005 ??Rev. 7
More results


Mô tả tương tự - MC74LCX573

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ373 MOTOROLA-MC74LVQ373 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LCX373 MOTOROLA-MC74LCX373 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74LCX373 ONSEMI-MC74LCX373 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
1996 REV 4
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ573 MOTOROLA-MC74LVQ573 Datasheet
215Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
MC74LCX573 MOTOROLA-MC74LCX573 Datasheet
158Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
logo
ON Semiconductor
MC74LCX373 ONSEMI-MC74LCX373_07 Datasheet
120Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch
November, 2007 - Rev. 8
MC74LCX373 ONSEMI-MC74LCX373_13 Datasheet
137Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch
January, 2013 ??Rev. 12
74LVT573 ONSEMI-74LVT573 Datasheet
342Kb / 13P
   Low Voltage Octal Transparent Latch
January 2008 Rev. 1.7.0
MC74LCX573 ONSEMI-MC74LCX573_13 Datasheet
140Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transparent Latch Flow Through Pinout
January, 2013 ??Rev. 12
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT3573 RENESAS-IDT74FCT3573 Datasheet
240Kb / 8P
   3.3V CMOS OCTAL TRANSPARENT LATCH
OCTOBER 2009
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com