công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BK2125HM471-T bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

BK2125HM471-T Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện BK2125HM471-T
tải về  BK2125HM471-T tải về

kích thước tập tin   403.42 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)

BK2125HM471-T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BK2125HM471-T Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện BK2125HM471-T
tải về  BK2125HM471-T Click to download

kích thước tập tin   403.42 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)

BK2125HM471-T bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button BK2125HM471-T Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BK2125HM471-T Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

BK2125HM471-T Thông tin chi tiết sản phẩm

0--6000 MHz, 20 dB 20.5 dBm InGaP HBT

The MMG3013NT1 is a general purpose amplifier that is internally input matched and internally output matched. It is designed for a broad range of Class A, small--signal, high linearity, general purpose applications. It is suitable for applications with frequencies from 0 to 6000 MHz such as cellular, PCS, BWA, WLL, PHS, CATV, VHF, UHF, UMTS and general small--signal RF.

Features
• Frequency: 0--6000 MHz
• P1dB: 20.5 dBm @ 900 MHz
• Small--Signal Gain: 20 dB @ 900 MHz
• Third Order Output Intercept Point: 36 dBm @ 900 MHz
• Single 5 Volt Supply
• Internally Matched to 50 Ohms
• Cost--effective SOT--89 Surface Mount Package
• In Tape and Reel. T1 Suffix = 1000 Units, 12 mm Tape Width, 7 inch Reel.

CASE 1514--02, STYLE 1 SOT--89 PLASTIC




Số phần tương tự - BK2125HM471-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
BK2125HM471-T TI1-BK2125HM471-T Datasheet
2Mb / 47P
[Old version datasheet]   Performance Demonstration Kit for the ADS130E08
logo
NXP Semiconductors
BK2125HM471-T NXP-BK2125HM471-T Datasheet
640Kb / 17P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 9, 9/2014
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
BK2125HM471-T TAIYO-YUDEN-BK2125HM471-T Datasheet
266Kb / 2P
   Multilayer Chip Bead Inductors (BK series)
logo
NXP Semiconductors
BK2125HM471-T NXP-BK2125HM471-T Datasheet
389Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 4, 9/2014
BK2125HM471-T NXP-BK2125HM471-T Datasheet
438Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
More results


Mô tả tương tự - BK2125HM471-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3003NT1 FREESCALE-MMG3003NT1_08 Datasheet
410Kb / 18P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3014NT1 FREESCALE-MMG3014NT1 Datasheet
356Kb / 17P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3001NT1 FREESCALE-MMG3001NT1 Datasheet
297Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3006NT1 NXP-MMG3006NT1 Datasheet
478Kb / 24P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 6, 12/2017
MMG3005NT1 NXP-MMG3005NT1 Datasheet
456Kb / 20P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 9, 10/2014
MMG3012NT1 NXP-MMG3012NT1 Datasheet
423Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 8, 9/2014
MMG3015NT1 NXP-MMG3015NT1 Datasheet
389Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 4, 9/2014
MMZ25332B NXP-MMZ25332B Datasheet
640Kb / 19P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 2, 5/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3002NT1 FREESCALE-MMG3002NT1_08 Datasheet
340Kb / 16P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3012NT1 FREESCALE-MMG3012NT1_08 Datasheet
311Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMZ25332BT1 FREESCALE-MMZ25332BT1 Datasheet
570Kb / 19P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.

Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.

NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.

NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com