công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

06035J1R8BS bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

06035J1R8BS Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện 06035J1R8BS
tải về  06035J1R8BS tải về

kích thước tập tin   460.82 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)

06035J1R8BS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
06035J1R8BS Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện 06035J1R8BS
tải về  06035J1R8BS Click to download

kích thước tập tin   460.82 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)

06035J1R8BS bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button 06035J1R8BS Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 06035J1R8BS Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

06035J1R8BS Thông tin chi tiết sản phẩm

Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Broadband High Linearity Amplifier

The MMG3004NT1 is a general purpose amplifier that is internally prematched and designed for a broad range of Class A, small--signal, high linearity, general purpose applications. It is suitable for applications with frequencies from 400 to 2200 MHz such as cellular, PCS, WLL, PHS, VHF, UHF, UMTS and general small--signal RF.

Features
• Frequency: 400--2200 MHz
• P1dB: 27 dBm @ 2140 MHz
• Small--Signal Gain: 17 dB @ 2140 MHz
• Third Order Output Intercept Point: 44 dBm @ 2140 MHz
• Single 5 V Supply
• Internally Prematched to 50 Ohms
• In Tape and Reel. T1 Suffix = 1,000 Units, 16 mm Tape Width, 13--inch Reel.




Số phần tương tự - 06035J1R8BS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
06035J1R8BS NXP-06035J1R8BS Datasheet
181Kb / 9P
   Gallium Arsenide CATV Integrated Amplifier Module
Rev. 8, 3/2007
More results


Mô tả tương tự - 06035J1R8BS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3003NT1 FREESCALE-MMG3003NT1_08 Datasheet
410Kb / 18P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3014NT1 FREESCALE-MMG3014NT1 Datasheet
356Kb / 17P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3001NT1 FREESCALE-MMG3001NT1 Datasheet
297Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3006NT1 NXP-MMG3006NT1 Datasheet
478Kb / 24P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 6, 12/2017
MMG3005NT1 NXP-MMG3005NT1 Datasheet
456Kb / 20P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 9, 10/2014
MMG3012NT1 NXP-MMG3012NT1 Datasheet
423Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 8, 9/2014
MMG3015NT1 NXP-MMG3015NT1 Datasheet
389Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 4, 9/2014
MMZ25332B NXP-MMZ25332B Datasheet
640Kb / 19P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 2, 5/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3002NT1 FREESCALE-MMG3002NT1_08 Datasheet
340Kb / 16P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3012NT1 FREESCALE-MMG3012NT1_08 Datasheet
311Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMZ25332BT1 FREESCALE-MMZ25332BT1 Datasheet
570Kb / 19P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.

Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.

NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.

NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com