công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NMC-C-HR bảng dữ liệu (PDF) - Neutrik AG

NMC-C-HR Datasheet PDF - Neutrik AG
tên linh kiện NMC-C-HR
tải về  NMC-C-HR tải về

kích thước tập tin   68.12 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  NEUTRIK [Neutrik AG]
Trang chủ  https://www.neutrik.us/en-us
Logo NEUTRIK - Neutrik AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Lockable USB Type-C chassis with integral USB IF approved receptacle

NMC-C-HR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NMC-C-HR Datasheet PDF - Neutrik AG

tên linh kiện NMC-C-HR
tải về  NMC-C-HR Click to download

kích thước tập tin   68.12 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  NEUTRIK [Neutrik AG]
Trang chủ  https://www.neutrik.us/en-us
Logo NEUTRIK - Neutrik AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Lockable USB Type-C chassis with integral USB IF approved receptacle

NMC-C-HR bảng dữ liệu (HTML) - Neutrik AG

NMC-C-HR Datasheet HTML 1Page - Neutrik AG NMC-C-HR Datasheet HTML 2Page - Neutrik AG



Số phần tương tự - NMC-C-HR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Neutrik AG
NMC-C NEUTRIK-NMC-C Datasheet
51Kb / 1P
   Lockable USB Type-C chassis
More results


Mô tả tương tự - NMC-C-HR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Neutrik AG
NMC-C NEUTRIK-NMC-C Datasheet
51Kb / 1P
   Lockable USB Type-C chassis
logo
Molex Electronics Ltd.
PS-105448-001 MOLEX-PS-105448-001 Datasheet
415Kb / 8P
   USB C type receptacle
REVISION: 4 2015 /10 /30
logo
IOGEAR
GPAWC72W IOGEAR-GPAWC72W Datasheet
149Kb / 2P
   USB-C 72W 4-Port Charger[USB-IF]
logo
Phihong USA Inc.
AQ15A-050A PHIHONG-AQ15A-050A Datasheet
78Kb / 3P
   15 Watt USB Adapter with USB Type-C
logo
ON Semiconductor
FUSB307B ONSEMI-FUSB307B Datasheet
456Kb / 57P
   USB Type-C Port Controller with USB-PD
April, 2018 ??Rev. 3
logo
Phihong USA Inc.
AQ15A-050A PHIHONG-AQ15A-050A_18 Datasheet
154Kb / 3P
   15 Watt USB Adapter with USB Type-C
logo
ON Semiconductor
FUSB308B ONSEMI-FUSB308B Datasheet
535Kb / 53P
   USB Type-C Port Controller with USB-PD
February, 2020 ??Rev. 4
logo
VITALCONN ELECTRONICS H...
UC41D3XLXXX VITALCONN-UC41D3XLXXX Datasheet
290Kb / 2P
   TYPE C USB
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U040-C03-C TRIPPLITE-U040-C03-C Datasheet
159Kb / 3P
   USB Type-C to USB Type-C Cable (M/M) - 2.0, 3A Rating, USB-IF Certified, Thunderbolt 3, 3 ft.
U040-006-C TRIPPLITE-U040-006-C Datasheet
157Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Type-C (USB-C) to USB Type-C M/M, 6-ft. Length
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com