công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063AVD bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC33063AVD Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC33063AVD
tải về  MC33063AVD tải về

kích thước tập tin   200.02 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS

MC33063AVD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC33063AVD Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33063AVD
tải về  MC33063AVD Click to download

kích thước tập tin   200.02 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS

MC33063AVD bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

Back Button MC33063AVD Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33063AVD Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

MC33063AVD Thông tin chi tiết sản phẩm

1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators

The MC34063A Series is a monolithic control circuit containing the primary functions required for DC−to−DC converters. These devices consist of an internal temperature compensated reference, comparator, controlled duty cycle oscillator with an active current limit circuit, driver and high current output switch. This series was specifically designed to be incorporated in Step−Down and Step−Up and Voltage−Inverting applications with a minimum number of external components. Refer to Application Notes AN920A/D and AN954/D for additional design information.

Features
• Operation from 3.0 V to 40 V Input
• Low Standby Current
• Current Limiting
• Output Switch Current to 1.5 A
• Output Voltage Adjustable
• Frequency Operation to 100 kHz
• Precision 2% Reference
• NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
    Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
    Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - MC33063AVD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33063AVD ONSEMI-MC33063AVD Datasheet
149Kb / 16P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
August, 2000 ??Rev. 6
MC33063AVD ONSEMI-MC33063AVD Datasheet
159Kb / 13P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
February, 2007 ??Rev. 19
MC33063AVD ONSEMI-MC33063AVD Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVD ONSEMI-MC33063AVD Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AVD ONSEMI-MC33063AVD Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results


Mô tả tương tự - MC33063AVD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
34063A ETC-34063A Datasheet
115Kb / 2P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
System Logic Semiconduc...
SL34063A SLS-SL34063A Datasheet
73Kb / 2P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Suntac Electronic Corp.
S34063 SUNTAC-S34063 Datasheet
147Kb / 6P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Linear Dimensions Semic...
LND34063A LINEAR_DIMENSIONS-LND34063A Datasheet
156Kb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC34063A TGS-MC34063A Datasheet
523Kb / 9P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Estek Electronics Co. L...
KGM34063AS ESTEK-KGM34063AS Datasheet
230Kb / 13P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Wing Shing Computer Com...
MC34063A WINGS-MC34063A Datasheet
436Kb / 15P
   DC-TO-DC Converter Control Circuits
logo
Guangdong Kexin Industr...
MC34063A KEXIN-MC34063A Datasheet
2Mb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
KM34064 KEXIN-KM34064 Datasheet
336Kb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC34063AD TGS-MC34063AD Datasheet
523Kb / 9P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com