công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33461SQ-30CTR bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC33461SQ-30CTR Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC33461SQ-30CTR
tải về  MC33461SQ-30CTR tải về

kích thước tập tin   256.22 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Under Voltage Detector Series

MC33461SQ-30CTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC33461SQ-30CTR Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33461SQ-30CTR
tải về  MC33461SQ-30CTR Click to download

kích thước tập tin   256.22 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Under Voltage Detector Series

MC33461SQ-30CTR bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

Back Button MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33461SQ-30CTR Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

MC33461SQ-30CTR Thông tin chi tiết sản phẩm

Under Voltage Detector Series



The MC33460 and MC33461 series are ultra–low power CMOS under–voltage detectors with very tight threshold accuracy specifically designed for accurate monitoring of power supplies. The devices are optimized for use in battery powered systems where low quiescent current and small packaging are required. The device generates an active–low signal whenever the input voltage falls below the factory set ±2% threshold. Hysteresis is provided to ensure reliable output switching.



Features

•Available in Open Drain or Push–Pull Output

•Output State Guaranteed to Vin= 0.8 V

•Tight Detector Voltage Accuracy (±2.0%)

•Extended Temperature Operation (–40°C to 85°C)

•Ultra Low Quiescent Current (0.8 µA at Vin = 1.5 V typical)

•Wide Range of Operating Voltage (0.7 V to 10 V)



Applications

•Low Battery Detector

•Power–Fail Indicator

•Microprocessor Reset Generator

•Window Comparator

•Battery Backup Circuit




Số phần tương tự - MC33461SQ-30CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3346 MOTOROLA-MC3346 Datasheet
62Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR ARRAY ONE DIFFERENTIALLY CONNECTED PAIR AND THREE ISOIATED TRANSISTOR ARRAYS
logo
ON Semiconductor
MC3346 ONSEMI-MC3346 Datasheet
147Kb / 5P
   General Purpose Transistor Array One Differentially Connected Pair
July, 2006 ??Rev. 2
MC33463 ONSEMI-MC33463 Datasheet
164Kb / 12P
   VARIABLE FREQUENCY MICROPOWER DC-to-DC CONVERTER
1999 REV 1
MC33463H-30KT1 ONSEMI-MC33463H-30KT1 Datasheet
164Kb / 12P
   VARIABLE FREQUENCY MICROPOWER DC-to-DC CONVERTER
1999 REV 1
MC33463H-30LT1 ONSEMI-MC33463H-30LT1 Datasheet
164Kb / 12P
   VARIABLE FREQUENCY MICROPOWER DC-to-DC CONVERTER
1999 REV 1
More results


Mô tả tương tự - MC33461SQ-30CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMS33460 NSC-LMS33460 Datasheet
498Kb / 6P
   3V Under Voltage Detector
logo
Texas Instruments
LMS33460 TI1-LMS33460_14 Datasheet
723Kb / 13P
[Old version datasheet]   3V Under Voltage Detector
logo
Intersil Corporation
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S Datasheet
86Kb / 11P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
ICL7665S INTERSIL-ICL7665S_06 Datasheet
354Kb / 14P
   CMOS Micropower Over/Under Voltage Detector
logo
Megawin Technology Co.,...
MG39304AS1 MEGAWIN-MG39304AS1 Datasheet
264Kb / 18P
   Under Voltage Protection
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-800J AVAGO-HCPL-800J Datasheet
503Kb / 18P
   Under-Voltage Detection
logo
Minmax Technology Co., ...
MTQZ75 MINMAX-MTQZ75 Datasheet
784Kb / 7P
   under-voltage shutdown
logo
Texas Instruments
TPS37A-Q1 TI-TPS37A-Q1 Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   TPS37x-Q1 (65 V & 2uA) Over & Under Voltage Detector with Delay Function
PT5540 TI1-PT5540_14 Datasheet
199Kb / 9P
[Old version datasheet]   Under-Voltage Lockout
logo
ON Semiconductor
NCP300 ONSEMI-NCP300 Datasheet
163Kb / 22P
   Voltage Detector Series
October, 2004 ??Rev. 14
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com