công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33275D-2.5R2 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC33275D-2.5R2 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC33275D-2.5R2
tải về  MC33275D-2.5R2 tải về

kích thước tập tin   197.44 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR

MC33275D-2.5R2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC33275D-2.5R2 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275D-2.5R2
tải về  MC33275D-2.5R2 Click to download

kích thước tập tin   197.44 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR

MC33275D-2.5R2 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

Back Button MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33275D-2.5R2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

MC33275D-2.5R2 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC33275 series are micropower low dropout voltage regulators available in a wide variety of output voltages as well as packages, SOT−223, SOP−8, DPAK, and DFN 4x4 surface mount packages. These devices feature a very low quiescent current and are capable of supplying output currents up to 300 mA. Internal current and thermal limiting protection are provided by the presence of a short circuit at the output and an internal thermal shutdown circuit.

Features
• Low Input−to−Output Voltage Differential of 25 mV at IO = 10 mA,
   and 260 mV at IO = 300 mA
• Extremely Tight Line and Load Regulation
• Stable with Output Capacitance of only 0.33 F for 2.5 V Output
   Voltage
• Internal Current and Thermal Limiting
• NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Site
   and Control Changes
• Pb−Free Packages are Available

Applications
• Battery Powered Consumer Products
• Hand−Held Instruments
• Camcorders and Cameras




Số phần tương tự - MC33275D-2.5R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275D-2.5R2 ONSEMI-MC33275D-2.5R2 Datasheet
168Kb / 15P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
December, 2005 ??Rev. 15
MC33275D-2.5R2G ONSEMI-MC33275D-2.5R2G Datasheet
168Kb / 15P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
December, 2005 ??Rev. 15
MC33275D-2.5R2G ONSEMI-MC33275D-2.5R2G Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
More results


Mô tả tương tự - MC33275D-2.5R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33375 ONSEMI-MC33375 Datasheet
213Kb / 12P
   LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
March, 2000 ??Rev. 4
logo
Texas Instruments
LP5951 TI1-LP5951_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP5951 NSC-LP5951 Datasheet
606Kb / 10P
   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LP5990 TI1-LP5990_14 Datasheet
926Kb / 18P
[Old version datasheet]   Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
International Rectifier
IRU1502-33 IRF-IRU1502-33 Datasheet
125Kb / 11P
   MICROPOWER 1A LOW DROPOUT PMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LP2987 TI1-LP2987 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI1-LP5990 Datasheet
930Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI-LP5990_15 Datasheet
901Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5951MG-1.8 TI1-LP5951MG-1.8 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LP5951 Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP3985 NSC-LP3985 Datasheet
570Kb / 17P
   Micropower, 150mA Low-Noise Ultra Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com