công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H211L bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC10H211L Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC10H211L
tải về  MC10H211L tải về

kích thước tập tin   95.38 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual 3-Input 3-Output NOR Gate

MC10H211L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC10H211L Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H211L
tải về  MC10H211L Click to download

kích thước tập tin   95.38 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual 3-Input 3-Output NOR Gate

MC10H211L bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC10H211L Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H211L Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H211L Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H211L Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The MC10H211 is designed to drive up to six transmission lines simultaneously. The multiple outputs of this device also allow the wire ORing of several levels of gating for minimization of gate and package count.
The ability to control three parallel lines with minimum propagation delay from a single point makes the MC10H211 particularly useful in clock distribution applications where minimum clock skew is desired.

Features
• Propagation Delay, 1.0 ns Typical
• Power Dissipation, 160 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K™ Compatible
• Pb−Free Packages are Available*




Số phần tương tự - MC10H211L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H211L ONSEMI-MC10H211L Datasheet
128Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 9
More results


Mô tả tương tự - MC10H211L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
MC10212 MOTOROLA-MC10212 Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
HEF4000B PHILIPS-HEF4000B Datasheet
77Kb / 5P
   Dual 3-input NOR gate and inverter
January 1995
logo
Motorola, Inc
MC14000UB MOTOROLA-MC14000UB Datasheet
191Kb / 5P
   Dual 3-Input NOR Gate Plus Inverter
logo
Integral Corp.
IN74HC27A INTEGRAL-IN74HC27A Datasheet
181Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
List of Unclassifed Man...
IW4025B ETC1-IW4025B Datasheet
209Kb / 5P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC27F TOSHIBA-TC74VHC27F_12 Datasheet
204Kb / 8P
   Triple 3-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74ALS27 PHILIPS-74ALS27 Datasheet
88Kb / 7P
   Triple 3-Input NOR gate
1991 Feb 08
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC27 FAIRCHILD-74VHC27 Datasheet
102Kb / 8P
   Triple 3-Input NOR Gate
DM74AS27 FAIRCHILD-DM74AS27 Datasheet
46Kb / 4P
   Triple 3-Input NOR Gate
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com