công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H162 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC10H162 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC10H162
tải về  MC10H162 tải về

kích thước tập tin   114.29 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Binary to 1-8 Decoder(High)

MC10H162 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC10H162 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H162
tải về  MC10H162 Click to download

kích thước tập tin   114.29 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Binary to 1-8 Decoder(High)

MC10H162 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC10H162 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H162 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H162 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H162 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H162 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The MC10H162 provides parallel decoding of a three bit binary word to one of eight lines. The MC10H162 is useful in high−speed multiplexer/ demultiplexer applications.
The MC10H162 is designed to decode a three bit input word to one of eight output lines. The MC10H162 output will be high when selected while all other output are low. The enable inputs, when either or both are high, force all outputs low.
The MC10H162 is a true parallel decoder. This eliminates unequal parallel path delay times found in other decoder designs. These devices are ideally suited for multiplexer/demultiplexer applications.

Features
• Propagation Delay, 1.0 ns Typical
• Power Dissipation, 315 mW Typical (same as MECL 10K™)
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K Compatible
• Pb−Free Packages are Available*




Số phần tương tự - MC10H162

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H162FN ONSEMI-MC10H162FN Datasheet
163Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (High)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H162FNG ONSEMI-MC10H162FNG Datasheet
163Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (High)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H162FNR2 ONSEMI-MC10H162FNR2 Datasheet
163Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (High)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H162FNR2G ONSEMI-MC10H162FNR2G Datasheet
163Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (High)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H162L ONSEMI-MC10H162L Datasheet
163Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (High)
February, 2006 ??Rev. 7
More results


Mô tả tương tự - MC10H162

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10162 ONSEMI-MC10162 Datasheet
91Kb / 4P
   Binary to 1-8 Decoder (High)
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H161 ONSEMI-MC10H161_00 Datasheet
138Kb / 8P
   Binary to 1-8 Decoder
March, 2000 ??Rev. 6
MC10161 ONSEMI-MC10161_02 Datasheet
119Kb / 8P
   Binary to 1-8 Decoder (Low)
January, 2002 ??Rev. 7
MC10161 ONSEMI-MC10161 Datasheet
120Kb / 5P
   Binary to 1-8 Decoder(Low)
1996 REV 5
MC10H161 ONSEMI-MC10H161 Datasheet
119Kb / 4P
   Binary to 1-8 Decoder(Low)
REV 5
MC10H162 ONSEMI-MC10H162_06 Datasheet
163Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (High)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H161 ONSEMI-MC10H161_06 Datasheet
164Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (Low)
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10172 MOTOROLA-MC10172 Datasheet
117Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(High)
logo
ON Semiconductor
MC10H171 ONSEMI-MC10H171 Datasheet
135Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder (Low)
March, 2006 ??Rev. 7
MC10171 ONSEMI-MC10171 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(Low)
1996 REV 5
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com