công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E256 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC10E256 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC10E256
tải về  MC10E256 tải về

kích thước tập tin   110.02 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-BIT 4:1 MUX-LATCH

MC10E256 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC10E256 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E256
tải về  MC10E256 Click to download

kích thước tập tin   110.02 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-BIT 4:1 MUX-LATCH

MC10E256 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC10E256 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E256 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E256 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E256 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10E256 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor

MC10E256 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC10E/100E256 contains three 4:1 multiplexers followed by transparent latches with differential outputs. Separate Select controls are provided for the leading 2:1 mux pairs (see logic symbol).
When the Latch Enable (LEN) is LOW, the latch is transparent, and output data is controlled by the multiplexer select controls. A logic HIGH on LEN latches the outputs. The Master Reset (MR) overrides all other controls to set the Q outputs LOW.
The 100 Series contains temperature compensation

• 950 ps Max. D to Output
• 850 ps Max. LEN to Output
• Split Select
• Differential Outputs
• PECL Mode Operating Range: VCC= 4.2 V to 5.7 V with VEE= 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC= 0 V with VEE= –4.2 V to –5.7 V
• Internal Input Pulldown Resistors
• ESD Protection: > 1 KV HBM, > 75 V MM
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level 1 For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL–94 code V–0 @ 1/8”, Oxygen Index 28 to 34
• Transistor Count = 280 devices




Số phần tương tự - MC10E256

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E211 ONSEMI-MC10E211 Datasheet
123Kb / 7P
   1:6 DIFFERENTIAL CLOCK DISTRIBUTION CHIP
1996 REV 3
MC10E211 ONSEMI-MC10E211 Datasheet
151Kb / 11P
   5V ECL 1:6 Differential Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 12
MC10E211FN ONSEMI-MC10E211FN Datasheet
151Kb / 11P
   5V ECL 1:6 Differential Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 12
MC10E211FNG ONSEMI-MC10E211FNG Datasheet
151Kb / 11P
   5V ECL 1:6 Differential Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 12
MC10E211FNR2 ONSEMI-MC10E211FNR2 Datasheet
151Kb / 11P
   5V ECL 1:6 Differential Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 12
More results


Mô tả tương tự - MC10E256

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10E256 MICREL-SY10E256 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
SY10E156 MICREL-SY10E156 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E156 ONSEMI-MC10E156 Datasheet
106Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E256 MICREL-SY10E256_06 Datasheet
63Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E156 ONSEMI-MC10E156_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E154 ONSEMI-MC10E154 Datasheet
107Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E154 MICREL-SY10E154_06 Datasheet
63Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E155 MICREL-SY10E155_06 Datasheet
66Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E155 ONSEMI-MC10E155 Datasheet
105Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E154 MICREL-SY10E154 Datasheet
61Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com