công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100E212 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MC100E212 Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MC100E212
tải về  MC100E212 tải về

kích thước tập tin   111.29 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-BIT SCANNABLE REGISTERED ADDRESS DRIVER

MC100E212 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC100E212 Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100E212
tải về  MC100E212 Click to download

kích thước tập tin   111.29 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-BIT SCANNABLE REGISTERED ADDRESS DRIVER

MC100E212 bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor

MC100E212 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E212 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E212 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E212 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC100E212 Thông tin chi tiết sản phẩm

The MC10E/100E212 is a scannable registered ECL driver typically used as a fan-out memory address driver for ECL cache driving. In a VLSI array based CPU design, use of the E212 allows the user to conserve array output cell functionality and also output pins.
The input shift register is designed with control logic which greatly facilitates its use in boundary scan applications.
The 100 Series contains temperature compensation.

• Scannable Version E112 Driver
• 1025 ps Max. CLK to Output
• Dual Differential Outputs
• Master Reset
• PECL Mode Operating Range: VCC= 4.2 V to 5.7 V with VEE= 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC= 0 V with VEE= −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input Pulldown Resistors
• ESD Protection: > 1 KV HBM, > 75 V MM
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level 1 For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL−94 code V−0 @ 1/8”, Oxygen Index 28 to 34
• Transistor Count = 259 devices




Số phần tương tự - MC100E212

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100E212 ONSEMI-MC100E212 Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
MC100E212FN ONSEMI-MC100E212FN Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
MC100E212FNR2 ONSEMI-MC100E212FNR2 Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
More results


Mô tả tương tự - MC100E212

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E212 ONSEMI-MC10E212_06 Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10E337 MICREL-SY10E337_06 Datasheet
67Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC10E337 ONSEMI-MC10E337 Datasheet
116Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E337 MICREL-SY10E337 Datasheet
64Kb / 4P
   3-BIT SCANNABLE
SY10E212 MICREL-SY10E212 Datasheet
61Kb / 4P
   3-BIT SCANNABLE REGISTER
SY10E212 MICREL-SY10E212_06 Datasheet
63Kb / 4P
   3-BIT SCANNABLE REGISTER
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74AVC16345 PERICOM-PI74AVC16345 Datasheet
474Kb / 10P
   2.5V, Registered 1-Bit to 4-Bit Address Driver w/3-State Outputs
logo
NXP Semiconductors
74ALVC16835A PHILIPS-74ALVC16835A Datasheet
119Kb / 12P
   18-bit registered driver 3-State
2000 Mar 14
74AVC16835 PHILIPS-74AVC16835 Datasheet
89Kb / 10P
   18-bit registered driver 3-State
1999 Jul 23
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVC16835A NEXPERIA-74ALVC16835A Datasheet
200Kb / 15P
   18-bit registered driver; 3-state
Rev. 7 - 19 January 2018
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com