công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3072821 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3072821 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3072821
tải về  3072821 tải về

kích thước tập tin   53.06 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Separating plate, length: 105.2 mm, width: 1 mm, height: 67.5 mm, color: gray

3072821 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3072821 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3072821
tải về  3072821 Click to download

kích thước tập tin   53.06 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Separating plate, length: 105.2 mm, width: 1 mm, height: 67.5 mm, color: gray

3072821 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT

3072821 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 3072821 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT



Số phần tương tự - 3072821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3072800 PHOENIX-3072800 Datasheet
188Kb / 20P
   Disconnect terminal block - UK 6-T-P
3072801 PHOENIX-3072801 Datasheet
176Kb / 19P
   Feed-through terminal block - UKD 6
3072803 PHOENIX-3072803 Datasheet
188Kb / 20P
   Disconnect terminal block - UK 6-T
3072804 PHOENIX-3072804 Datasheet
187Kb / 19P
   Disconnect terminal block - UK 6-TK-P
3072815 PHOENIX-3072815 Datasheet
248Kb / 31P
   Disconnect terminal block - UT 6-T/SP
More results


Mô tả tương tự - 3072821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3212203 PHOENIX-3212203 Datasheet
52Kb / 2P
   End cover, length: 66.4 mm, width: 2.2 mm, height: 29 mm, color: gray
3030514 PHOENIX-3030514 Datasheet
64Kb / 2P
   End cover, Length: 72 mm, Width: 2.2 mm, Height: 36.5 mm, Color: gray
2202102 PHOENIX-2202102 Datasheet
52Kb / 2P
   Panel mounting base, length: 990 mm, Front plate, color: aluminum color, width: 101.8 mm, height: 2 mm
2202634 PHOENIX-2202634 Datasheet
54Kb / 2P
   Component housing, length: 87.8 mm, Cover, color: light gray, width: 18.9 mm, height: 12.2 mm
2202662 PHOENIX-2202662 Datasheet
54Kb / 2P
   Component housing, length: 109.8 mm, Cover, color: light gray, width: 56.88 mm, height: 12.2 mm
2202630 PHOENIX-2202630 Datasheet
54Kb / 2P
   Component housing, length: 109.8 mm, Cover, color: light gray, width: 18.9 mm, height: 12.2 mm
2202582 PHOENIX-2202582 Datasheet
56Kb / 2P
   Component housing, length: 111.9 mm, Cover, color: light gray, width: 20.94 mm, height: 16.3 mm
2202622 PHOENIX-2202622 Datasheet
54Kb / 2P
   Component housing, length: 111.9 mm, Cover, color: light gray, width: 20.94 mm, height: 16.3 mm
2202665 PHOENIX-2202665 Datasheet
54Kb / 2P
   Component housing, length: 109.8 mm, Cover, color: light gray, width: 37.89 mm, height: 12.2 mm
2202620 PHOENIX-2202620 Datasheet
57Kb / 2P
   Component housing, length: 120.6 mm, Lower part, color: light gray, width: 75.9 mm, height: 57.7 mm
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com