công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34181D bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC34181D Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC34181D
tải về  MC34181D tải về

kích thước tập tin   417.74 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

MC34181D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC34181D Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC34181D
tải về  MC34181D Click to download

kích thước tập tin   417.74 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

MC34181D bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

MC34181D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC34181D Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc

MC34181D Thông tin chi tiết sản phẩm

Quality bipolar fabrication with innovative design concepts are employed for the MC33181/2/4, MC34181/2/4 series of monolithic operational amplifiers. This JFET input series of operational amplifiers operates at 210 µA per amplifier and offers 4.0 MHz of gain bandwidth product and 10 V/µs slew rate. Precision matching and an innovative trim technique of the single and dual versions provide low input offset voltages. With a JFET input stage, this series exhibits high input resistance, low input offset voltage and high gain. The all NPN output stage, characterized by no deadband crossover distortion and large output voltage swing, provides high capacitance drive capability, excellent phase and gain margins, low open loop high frequency output impedance and symmetrical source/sink AC frequency response.

• Low Supply Current: 210 µA (Per Amplifier)
• Wide Supply Operating Range: ±1.5 V to ±18 V
• Wide Bandwidth: 4.0 MHz
• High Slew Rate: 10 V/µs
• Low Input Offset Voltage: 2.0 mV
• Large Output Voltage Swing: –14 V to +14 V (with ±15 V Supplies)
• Large Capacitance Drive Capability: 0 pF to 500 pF
• Low Total Harmonic Distortion: 0.04%
• Excellent Phase Margin: 67°
• Excellent Gain Margin: 6.7 dB
• Output Short Circuit Protection
• Offered in New TSSOP Package Including the Standard SOIC and DIP Packages




Số phần tương tự - MC34181D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34181D ONSEMI-MC34181D Datasheet
235Kb / 12P
   Low Power, High Slew Rate, Wide Bandwidth, JFET Input Operational Amplifiers
REV 1
More results


Mô tả tương tự - MC34181D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061 Datasheet
369Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL061 TI-TL061_09 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LF441C ONSEMI-LF441C Datasheet
209Kb / 10P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1996 Rev 0
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061_10 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
TL062 MOTOROLA-TL062 Datasheet
207Kb / 12P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL061 TI1-TL061 Datasheet
2Mb / 52P
[Old version datasheet]   Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers
TL061 TI-TL061_06 Datasheet
975Kb / 39P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
TL062 ONSEMI-TL062 Datasheet
207Kb / 12P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1996 REV 5
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061_V01 Datasheet
2Mb / 52P
[Old version datasheet]   TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers
logo
ON Semiconductor
TL071C ONSEMI-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1997 REV 1
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com