công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R6015KNX bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

R6015KNX Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện R6015KNX
tải về  R6015KNX tải về

kích thước tập tin   2577.26 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Nch 600V 15A Power MOSFET

R6015KNX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R6015KNX Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện R6015KNX
tải về  R6015KNX Click to download

kích thước tập tin   2577.26 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Nch 600V 15A Power MOSFET

R6015KNX bảng dữ liệu (HTML) - Rohm

Back Button R6015KNX Datasheet HTML 1Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 2Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 3Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 4Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 5Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 6Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 7Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 8Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 9Page - Rohm R6015KNX Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Số phần tương tự - R6015KNX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
R6015KNJ ROHM-R6015KNJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
R6015KNJ ISC-R6015KNJ Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Rohm
R6015KNZ ROHM-R6015KNZ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
R6015KNZ ISC-R6015KNZ Datasheet
309Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - R6015KNX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
R6015FNJ ROHM-R6015FNJ Datasheet
3Mb / 15P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
R6015ENZ ROHM-R6015ENZ Datasheet
923Kb / 13P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
R6015ANX ROHM-R6015ANX_12 Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
R6015ENX ROHM-R6015ENX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
R6015ENJ ROHM-R6015ENJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
R6015KNJ ROHM-R6015KNJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
R6015KNZ ROHM-R6015KNZ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 15A Power MOSFET
RD3L150SNFRA ROHM-RD3L150SNFRA Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 60V 15A Power MOSFET
R6515KNX3 ROHM-R6515KNX3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 15A Power MOSFET
RD3L150SN ROHM-RD3L150SN Datasheet
2Mb / 16P
   Nch 60V 15A Power MOSFET
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com