công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL26104AV28EV1Z bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL26104AV28EV1Z Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL26104AV28EV1Z
tải về  ISL26104AV28EV1Z tải về

kích thước tập tin   1221.33 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC

ISL26104AV28EV1Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL26104AV28EV1Z Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL26104AV28EV1Z
tải về  ISL26104AV28EV1Z Click to download

kích thước tập tin   1221.33 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC

ISL26104AV28EV1Z bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp

Back Button ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL26104AV28EV1Z Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button 

ISL26104AV28EV1Z Thông tin chi tiết sản phẩm

Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC

The ISL26102 and ISL26104 provide a low-noise programmable gain amplifier along with a 24-bit Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter with two channel (ISL26102) or four channel (ISL26104) differential, multiplexed inputs. The devices feature exceptional noise performance for conversion rates ranging from 2.5Sps to 4kSps.
The on-chip low-noise programmable-gain amplifier provides gains ranging from 1 to 128, which supports ±19.5mVFS from a 5V reference. The high input impedance allows direct connection of sensors such as load cell bridges to ensure the specified measurement accuracy without additional circuitry.

Features
• Programmable gain amplifier with gains of 1 to 128
• Low noise: 7nV/√Hz @ PGA = 128
• Linearity error: 0.0002% FS
• Output word rates up to 4kSps
• Low-side switch for load cell power management
• +5V analog and +2.7V to +5V digital supplies
• ISL26102 in 24 Ld TSSOP
• ISL26104 in 28 Ld TSSOP
• ESD 7.5kV - HBM

Applications
• Weigh scales
• Temperature monitors and controls
• Load safety systems
• Industrial process control
• Pressure sensors




Số phần tương tự - ISL26104AV28EV1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL26104AV28EV1Z INTERSIL-ISL26104AV28EV1Z Datasheet
909Kb / 21P
   Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
October 12, 2012
More results


Mô tả tương tự - ISL26104AV28EV1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL26102AVZ INTERSIL-ISL26102AVZ Datasheet
909Kb / 21P
   Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
October 12, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL26132 RENESAS-ISL26132 Datasheet
1Mb / 23P
   Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
logo
Intersil Corporation
ISL26102 INTERSIL-ISL26102 Datasheet
911Kb / 21P
   Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
ISL26132AVZ INTERSIL-ISL26132AVZ Datasheet
739Kb / 23P
   Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
November 20, 2014
ISL26132 INTERSIL-ISL26132 Datasheet
975Kb / 23P
   Low-Noise 24-bit Delta Sigma ADC
logo
Analog Devices
AD7731 AD-AD7731_15 Datasheet
1,008Kb / 44P
   Low Noise, High Throughput 24-Bit Sigma-Delta ADC
REV. A
AD7731BRUZ AD-AD7731BRUZ Datasheet
1,008Kb / 44P
   Low Noise, High Throughput 24-Bit Sigma-Delta ADC
REV. A
AD7731 AD-AD7731 Datasheet
411Kb / 44P
   Low Noise, High Throughput 24-Bit Sigma-Delta ADC
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
PXIE-9529 ETC2-PXIE-9529 Datasheet
199Kb / 1P
   24-Bit Sigma-Delta ADC
logo
Core Technology (Shenzh...
CS1242 CHIPSEA-CS1242 Datasheet
709Kb / 29P
   24-bit Sigma-Delta ADC
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com