công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21090BFB850Z-TK bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL21090BFB850Z-TK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL21090BFB850Z-TK
tải về  ISL21090BFB850Z-TK tải về

kích thước tập tin   1689.21 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference

ISL21090BFB850Z-TK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL21090BFB850Z-TK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL21090BFB850Z-TK
tải về  ISL21090BFB850Z-TK Click to download

kích thước tập tin   1689.21 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference

ISL21090BFB850Z-TK bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp

Back Button ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL21090BFB850Z-TK Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button 

ISL21090BFB850Z-TK Thông tin chi tiết sản phẩm

Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference

The ISL21090 is a ultra low noise, high DC accuracy precision voltage reference with wide input voltage range. The ISL21090 uses the new Intersil Advanced Bipolar technology to achieve sub 1.0µVP-P (1.25V option) 0.1Hz to 10Hz noise with an initial voltage accuracy of 0.02% (2.5V option).

Features
• Reference output voltage option
    - 1.25V, 2.5V, 5.0V and 7.5V
• Initial accuracy:
    - ISL21090-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±0.03%
    - ISL21090-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±0.02%
    - ISL21090-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±0.025%
    - ISL21090-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±0.035%
• Output voltage noise (0.1Hz to 10Hz) . . . . . . . . . . . . 1.0µVP-P typ (1.25V option)
• Supply current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750µA (1.25V option)
• Temperature coefficient . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ppm/°C max
• Output current capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20mA
• Line regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6ppm/V (1.25V option)
• Load regulation . . . . . . . . . . . . . . 2.5ppm/mA (1.25V option)
• Operating temperature range. . . . . . . . . . . .-40°C to +125°C

Applications
• High-end instrumentation
• Precision voltage sources for data acquisition system, industrial control, communication infrastructure
• Process control and instrumentations
• Active source for sensors




Số phần tương tự - ISL21090BFB850Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21090BFB850Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB850Z-TK Datasheet
1Mb / 17P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB850Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB850Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB850Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB850Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB850Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB850Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
February 27, 2013
More results


Mô tả tương tự - ISL21090BFB850Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_13 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB812Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB812Z-TK_13 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 17P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB812Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB812Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
February 27, 2013
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 13P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Renesas Technology Corp
ISL71010B25 RENESAS-ISL71010B25 Datasheet
1Mb / 22P
   Ultra Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference
Apr 12, 2018
ISL71010B50 RENESAS-ISL71010B50 Datasheet
1,017Kb / 22P
   Ultra Low Noise, 5V Precision Voltage Reference
Apr 12, 2018
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6126 MAXIM-MAX6126 Datasheet
412Kb / 18P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
Rev 2; 6/03
MAX6126 MAXIM-MAX6126_V01 Datasheet
3Mb / 28P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
2019
MAX6226 MAXIM-MAX6226_V01 Datasheet
840Kb / 15P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
2020
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com