công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-180RKIPBF bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-180RKIPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-180RKIPBF
tải về  VS-180RKIPBF tải về

kích thước tập tin   181.56 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A

VS-180RKIPBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-180RKIPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-180RKIPBF
tải về  VS-180RKIPBF Click to download

kích thước tập tin   181.56 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A

VS-180RKIPBF bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix

VS-180RKIPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-180RKIPBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

VS-180RKIPBF Thông tin chi tiết sản phẩm

• Hermetic glass-metal seal
• International standard case TO-93 (TO-209AB)
• Designed and qualified for industrial level




Số phần tương tự - VS-180RKIPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-180RKIPBF VISHAY-VS-180RKIPBF Datasheet
179Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A
01-Jan-2022
VS-180RKIPBF VISHAY-VS-180RKIPBF_V01 Datasheet
179Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A
01-Jan-2022
More results


Mô tả tương tự - VS-180RKIPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-180RKIPBF VISHAY-VS-180RKIPBF_V01 Datasheet
179Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A
01-Jan-2022
180RKI40PBF VISHAY-180RKI40PBF_09 Datasheet
156Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A
Revision: 03-Nov-09
180RKI40PBF VISHAY-180RKI40PBF Datasheet
134Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A
Revision: 11-Aug-08
180RKI40 VISHAY-180RKI40 Datasheet
187Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 180 A
Revision: 05-Jun-08
110RKI40PBF VISHAY-110RKI40PBF Datasheet
138Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
ST110SPBF VISHAY-ST110SPBF Datasheet
136Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
110RKI40PBF VISHAY-110RKI40PBF_09 Datasheet
153Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 04-Nov-09
ST300SPBF VISHAY-ST300SPBF_12 Datasheet
172Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 300 A
Revision: 11-Aug-08
VS-ST180SVPBF VISHAY-VS-ST180SVPBF Datasheet
193Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 200 A
VS-ST280S VISHAY-VS-ST280S_V01 Datasheet
185Kb / 8P
   Phase Control Thyristors(Stud Version), 280 A
01-Jan-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com