công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1021R bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

SI1021R Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện SI1021R_17
tải về  SI1021R tải về

kích thước tập tin   158.27 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel 60 V (D-S) MOSFET

SI1021R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI1021R Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1021R_17
tải về  SI1021R Click to download

kích thước tập tin   158.27 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel 60 V (D-S) MOSFET

SI1021R bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix

SI1021R_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1021R_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

SI1021R Thông tin chi tiết sản phẩm

• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• TrenchFET® Power MOSFETs
• High-Side Switching
• Low On-Resistance: 4 Ω
• Low Threshold: - 2 V (typ.)
• Fast Switching Speed: 20 ns (typ.)
• Low Input Capacitance: 20 pF (typ.)
• Miniature Package
• ESD Protected: 2000 V
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC




Số phần tương tự - SI1021R_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1021R-T1-E3 VISHAY-SI1021R-T1-E3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R-T1-GE3 VISHAY-SI1021R-T1-GE3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R VISHAY-SI1021R_08 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R VISHAY-SI1021R_V01 Datasheet
156Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Mô tả tương tự - SI1021R_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
logo
Bruckewell Technology L...
MSD30P06 BWTECH-MSD30P06 Datasheet
544Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM90P06-20B ANALOGPOWER-AM90P06-20B Datasheet
367Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM30P06-40D ANALOGPOWER-AM30P06-40D Datasheet
350Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K_06 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI3459DV VISHAY-SI3459DV Datasheet
62Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Nov-99
SI6459DQ VISHAY-SI6459DQ Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Nov-99
logo
Analog Power
AM7461P ANALOGPOWER-AM7461P Datasheet
182Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7463P ANALOGPOWER-AM7463P Datasheet
357Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7461DP VISHAY-SI7461DP_05 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Analog Power
AM90P06-08P ANALOGPOWER-AM90P06-08P Datasheet
345Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com