công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Si1012R-T1-GE3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

Si1012R-T1-GE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện Si1012R-T1-GE3
tải về  Si1012R-T1-GE3 tải về

kích thước tập tin   172.0 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET

Si1012R-T1-GE3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
Si1012R-T1-GE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện Si1012R-T1-GE3
tải về  Si1012R-T1-GE3 Click to download

kích thước tập tin   172.0 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET

Si1012R-T1-GE3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix

Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix Si1012R-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

Si1012R-T1-GE3 Thông tin chi tiết sản phẩm

• TrenchFET® Power MOSFET: 1.8 V Rated
• Gate-Source ESD Protected: 2000 V
• High-Side Switching
• Low On-Resistance: 0.7 Ω
• Low Threshold: 0.8 V (typ.)
• Fast Switching Speed: 10 ns




Số phần tương tự - Si1012R-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1012R-T1-GE3 VISHAY-SI1012R-T1-GE3 Datasheet
108Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1012R-T1-GE3 VISHAY-SI1012R-T1-GE3 Datasheet
204Kb / 10P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-10
SI1012R-T1-GE3 VISHAY-SI1012R-T1-GE3 Datasheet
170Kb / 8P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Mô tả tương tự - Si1012R-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1012R VISHAY-SI1012R Datasheet
50Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-00
SI1012R VISHAY-SI1012R_05 Datasheet
94Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1012XT1G LRC-LSI1012XT1G_15 Datasheet
324Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012LT1G LRC-LSI1012LT1G_15 Datasheet
457Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012N3T5G LRC-LSI1012N3T5G_15 Datasheet
398Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012XT1G LRC-LSI1012XT1G Datasheet
341Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1012R VISHAY-SI1012R_10 Datasheet
204Kb / 10P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-10
logo
Leshan Radio Company
LSI1012LT1G LRC-LSI1012LT1G Datasheet
442Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012N3T5G LRC-LSI1012N3T5G Datasheet
323Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK1012S FS-FTK1012S Datasheet
353Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com