công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1048-GR bảng dữ liệu (PDF) - Micro Commercial Components

2SA1048-GR Datasheet PDF - Micro Commercial Components
tên linh kiện 2SA1048-GR
tải về  2SA1048-GR tải về

kích thước tập tin   469.68 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện PNP Plastic-Encapsulate Transistors

2SA1048-GR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SA1048-GR Datasheet PDF - Micro Commercial Components

tên linh kiện 2SA1048-GR
tải về  2SA1048-GR Click to download

kích thước tập tin   469.68 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Giải thích chi tiết về linh kiện PNP Plastic-Encapsulate Transistors

2SA1048-GR bảng dữ liệu (HTML) - Micro Commercial Components

2SA1048-GR Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 2SA1048-GR Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components

2SA1048-GR Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Lead Free Finish/Rohs Compliant ("P"Suffix designates
   Compliant. See ordering information)
• Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
• Moisture Sensitivity Level 1
• Power dissipation: PCM = 0.2W
• Collector current: IC = 0.15A
• Thermal Resistance From Junction To Ambient: 625°CC/W
• Operating and storage junction temperature range
   TJ, Tstg : -55°C to + 150°C
• Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"




Số phần tương tự - 2SA1048-GR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1048 TOSHIBA-2SA1048 Datasheet
145Kb / 2P
   TRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048 TOSHIBA-2SA1048 Datasheet
397Kb / 3P
   Audio Frequency Amplifier Applications
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1048 SECOS-2SA1048 Datasheet
83Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1048 FOSHAN-2SA1048 Datasheet
1,014Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1048 JIANGSU-2SA1048 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Mô tả tương tự - 2SA1048-GR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMMDT3906 TECHPUBLIC-TPMMDT3906 Datasheet
7Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT5401 TECHPUBLIC-MMDT5401 Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT2907A TECHPUBLIC-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
TPMMDT5401 TECHPUBLIC-TPMMDT5401 Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
TPMMDT2907A TECHPUBLIC-TPMMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
MPSW51A MCC-MPSW51A Datasheet
374Kb / 3P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
MCP718 MCC-MCP718 Datasheet
595Kb / 5P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
MC818B MCC-MC818B Datasheet
514Kb / 4P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1270-O MCC-KTA1270-O Datasheet
323Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BC807 JINGHENG-BC807 Datasheet
1Mb / 5P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
BC856BM MCC-BC856BM Datasheet
523Kb / 4P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com