công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA-14AY-120 bảng dữ liệu (PDF) - Tyco Electronics

KA-14AY-120 Datasheet PDF - Tyco Electronics
tên linh kiện KA-14AY-120
tải về  KA-14AY-120 tải về

kích thước tập tin   142.21 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 to 10 AmpGeneral Purpose Relay

KA-14AY-120 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KA-14AY-120 Datasheet PDF - Tyco Electronics

tên linh kiện KA-14AY-120
tải về  KA-14AY-120 Click to download

kích thước tập tin   142.21 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 to 10 AmpGeneral Purpose Relay

KA-14AY-120 bảng dữ liệu (HTML) - Tyco Electronics

KA-14AY-120 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics KA-14AY-120 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics KA-14AY-120 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics KA-14AY-120 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics KA-14AY-120 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics



Số phần tương tự - KA-14AY-120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
KA-14AY-120 MACOM-KA-14AY-120 Datasheet
406Kb / 4P
   KRPA Series Panel Plug-in Relay
More results


Mô tả tương tự - KA-14AY-120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
KRP-11AG-24 MACOM-KRP-11AG-24 Datasheet
142Kb / 5P
   5 to 10 Amp General Purpose Relay
2-1393143-0 MACOM-2-1393143-0 Datasheet
125Kb / 2P
   General Purpose 3 to 10 Amp, Multicontact AC or DC Relay
logo
Picker Components
PC118 PICKER-PC118_17 Datasheet
1Mb / 2P
   Miniature 4 Pole 5 Amp General Purpose Relay
logo
Fuji Electric
FBR160 FUJI-FBR160 Datasheet
56Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE-3, 5, 10 A
logo
Picker Components
PC118 PICKER-PC118 Datasheet
264Kb / 2P
   Mina ture 4 pole 5 Amp General Purpose Relay
logo
List of Unclassifed Man...
FCB-205-0127M ETC2-FCB-205-0127M Datasheet
131Kb / 2P
   FCB 5-10 Amp Relay Series, DC Actuating System
logo
CSB Battery Co., Ltd.
GP6120 CSB-BATTERY-GP6120 Datasheet
532Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
GP12120 CSB-BATTERY-GP12120 Datasheet
510Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
GP12340 CSB-BATTERY-GP12340 Datasheet
533Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
GP12260 CSB-BATTERY-GP12260 Datasheet
529Kb / 2P
   general purpose battery up to 5
More results




Giới thiệu về Tyco Electronics


Tyco Electronics là nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử, giải pháp mạng và hệ thống không dây. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1999 là Tyco International và sau đó được đổi tên thành Tyco Electronics vào năm 2007. Tyco Electronics đã có sự hiện diện toàn cầu, với hoạt động tại hơn 50 quốc gia và lực lượng lao động khoảng 20.000 nhân viên.

Công ty đã cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm đầu nối, rơle, giải pháp quản lý năng lượng, thiết bị bảo vệ mạch và các thành phần điện tử khác cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, y tế, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Tyco Electronics được biết đến với sự tập trung vào chất lượng, độ tin cậy và sự đổi mới, và được công nhận là người lãnh đạo trong ngành công nghiệp điện tử.

Vào năm 2012, TYCO Electronics đã được TE Connectivity, nhà cung cấp hàng đầu về kết nối và giải pháp cảm biến. Việc mua lại đã giúp kết nối TE mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong ngành điện tử và tăng cường hơn nữa vị thế của nó trên thị trường. Tyco Electronics hiện là công ty con của TE Connectivity và tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng của mình.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com